công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBR30H150CTG bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

MBR30H150CTG Datasheet PDF - ON Semiconductor
tên linh kiện MBR30H150CTG
tải về  MBR30H150CTG tải về
kích thước tập tin   92.88 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện SWITCHMODE??Power Rectifier 150 V, 30 A

MBR30H150CTG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MBR30H150CTG Datasheet PDF - ON Semiconductor

tên linh kiện MBR30H150CTG
tải về  MBR30H150CTG Click to download

kích thước tập tin   92.88 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện SWITCHMODE??Power Rectifier 150 V, 30 A

MBR30H150CTG bảng dữ liệu (HTML) - ON Semiconductor


MBR30H150CTG Thông tin chi tiết sản phẩm

Features and Benefits
• Low Forward Voltage
• Low Power Loss/High Efficiency
• High Surge Capability
• 30 A Total (15 A Per Diode Leg)
• Guard-Ring for Stress Protection
• These are Pb-Free Devices

Applications
• Power Supply - Output Rectification
• Power Management
• Instrumentation




Số phần tương tự - MBR30H150CTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MBR30H150CTG ONSEMI-MBR30H150CTG Datasheet
142Kb / 6P
SWITCHMODE??Power Rectifier
March, 2010 ??Rev. 1
MBR30H150CTG ONSEMI-MBR30H150CTG Datasheet
76Kb / 7P
Switch-mode Power Rectifier
July, 2016 ??Rev. 3
More results


Mô tả tương tự - MBR30H150CTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MBRB30H30CT-1 ONSEMI-MBRB30H30CT-1 Datasheet
58Kb / 6P
SWITCHMODE Power Rectifier 30 V, 30 A
April, 2006 ??Rev. 0
MBRB30H60CT-1 ONSEMI-MBRB30H60CT-1 Datasheet
58Kb / 6P
SWITCHMODE Power Rectifier 60 V, 30 A
April, 2006 ??Rev. 0
MBR30H100CT ONSEMI-MBR30H100CT Datasheet
71Kb / 6P
SWITCHMODE Power Rectifier 100 V, 30 A
July, 2006 ??Rev. 2
MBRB30H30CT-1 ONSEMI-MBRB30H30CT-1_07 Datasheet
59Kb / 6P
SWITCHMODE Power Rectifier 30 V, 30 A
March, 2007 ??Rev. 1
MBRB30H60CT-1G ONSEMI-MBRB30H60CT-1G Datasheet
73Kb / 7P
SWITCHMODE Power Rectifier 60 V, 30 A
March, 2007 ??Rev. 3
MBR30L60CT ONSEMI-MBR30L60CT Datasheet
142Kb / 7P
SWITCHMODE??Power Rectifier 60 V, 30 A
December, 2008 ??Rev. 0
MBRF20H150CTG ONSEMI-MBRF20H150CTG Datasheet
92Kb / 6P
SWITCHMODE??Power Rectifier 150 V, 20 A
October, 2007 - Rev. 0
MBR30H80CT ONSEMI-MBR30H80CT Datasheet
113Kb / 6P
SWITCHMODE??Power Rectifier 80 V, 30 A
February, 2009 ??Rev. 2
MBR30L45CTG ONSEMI-MBR30L45CTG Datasheet
138Kb / 6P
SWITCHMODE??Power Rectifier 45 V, 30 A
January, 2010 ??Rev. 2
MBRF10H150CTG ONSEMI-MBRF10H150CTG Datasheet
100Kb / 5P
SWITCHMODE??Power Rectifier 150 V, 10 A
April, 2008 ??Rev. 1
More results




Giới thiệu về ON Semiconductor


ON Semiconductor là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất một loạt các sản phẩm bán dẫn cho nhiều ứng dụng bao gồm ô tô, điện toán, hàng tiêu dùng, thị trường công nghiệp và truyền thông.
Công ty được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Phoenix, Arizona.
Trên chất bán dẫn cung cấp một danh mục rộng lớn về quản lý năng lượng, chất bán dẫn tương tự và rời rạc bao gồm MOSFET, điốt, bộ chỉnh lưu, bộ điều chỉnh điện áp, trong số những người khác.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và được sử dụng trong nhiều ứng dụng bao gồm điện tử di động, hệ thống tự động hóa công nghiệp, hệ thống năng lượng tái tạo và điện tử ô tô.
Về chất bán dẫn cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp các giải pháp bán dẫn tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com