công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EBE10UE8ACWA bảng dữ liệu (PDF) - Elpida Memory

EBE10UE8ACWA Datasheet PDF - Elpida Memory
tên linh kiện EBE10UE8ACWA
tải về  EBE10UE8ACWA tải về
kích thước tập tin   216.51 Kbytes
Page   29 Pages
nhà sản xuất  ELPIDA [Elpida Memory]
Trang chủ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory
Giải thích chi tiết về linh kiện 1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM

EBE10UE8ACWA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
EBE10UE8ACWA Datasheet PDF - Elpida Memory

tên linh kiện EBE10UE8ACWA
tải về  EBE10UE8ACWA Click to download

kích thước tập tin   216.51 Kbytes
Page   29 Pages
nhà sản xuất  ELPIDA [Elpida Memory]
Trang chủ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory
Giải thích chi tiết về linh kiện 1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM

EBE10UE8ACWA bảng dữ liệu (HTML) - Elpida Memory


EBE10UE8ACWA Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Double-data-rate architecture; two data transfers per clock cycle
• The high-speed data transfer is realized by the 4 bits prefetch pipelined architecture
• Bi-directional differential data strobe (DQS and /DQS) is transmitted/received with data for capturing data at the receiver
• DQS is edge-aligned with data for READs; center aligned with data for WRITEs
• Differential clock inputs (CK and /CK)
• DLL aligns DQ and DQS transitions with CK transitions
• Commands entered on each positive CK edge; data and data mask referenced to both edges of DQS
• Data mask (DM) for write data
• Posted /CAS by programmable additive latency for better command and data bus efficiency
• Off-Chip-Driver Impedance Adjustment and On-Die Termination for better signal quality
• /DQS can be disabled for single-ended Data Strobe operation

Specifications
• Density: 1GB
• Organization
- 128M words × 64 bits, 1 rank
• Mounting 8 pieces of 1G bits DDR2 SDRAM sealed in FBGA
• Package: 240-pin socket type dual in line memory module (DIMM)
- PCB height: 30.0mm
- Lead pitch: 1.0mm
- Lead-free (RoHS compliant)
• Power supply: VDD = 1.8V ± 0.1V
• Data rate: 800Mbps/667Mbps (max.)
• Eight internal banks for concurrent operation (components)
• Interface: SSTL_18
• Burst lengths (BL): 4, 8
• /CAS Latency (CL): 3, 4, 5, 6
• Precharge: auto precharge option for each burst access
• Refresh: auto-refresh, self-refresh
• Refresh cycles: 8192 cycles/64ms
- Average refresh period
      7.8µs at 0°C ≤ TC ≤ +85°C
      3.9µs at +85°C < TC ≤ +95°C
• Operating case temperature range
- TC = 0°C to +95°C




Số phần tương tự - EBE10UE8ACWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Elpida Memory
EBE10UE8ACWB ELPIDA-EBE10UE8ACWB Datasheet
239Kb / 29P
1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE10UE8ACWB-6E-E ELPIDA-EBE10UE8ACWB-6E-E Datasheet
239Kb / 29P
1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE10UE8ACWB-8E-E ELPIDA-EBE10UE8ACWB-8E-E Datasheet
239Kb / 29P
1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE10UE8ACWB-8G-E ELPIDA-EBE10UE8ACWB-8G-E Datasheet
239Kb / 29P
1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
More results


Mô tả tương tự - EBE10UE8ACWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Elpida Memory
EBE10UE8AEWA ELPIDA-EBE10UE8AEWA Datasheet
241Kb / 30P
1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE10UE8AEFA ELPIDA-EBE10UE8AEFA Datasheet
241Kb / 30P
1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE10UE8ACWB ELPIDA-EBE10UE8ACWB Datasheet
239Kb / 29P
1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE10UE8AFFA ELPIDA-EBE10UE8AFFA Datasheet
228Kb / 30P
1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE11ED8AGWA ELPIDA-EBE11ED8AGWA Datasheet
222Kb / 25P
1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE11UD8AHFA ELPIDA-EBE11UD8AHFA Datasheet
188Kb / 23P
1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE11UD8AHWA ELPIDA-EBE11UD8AHWA Datasheet
213Kb / 28P
1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE11ED8AJWA ELPIDA-EBE11ED8AJWA Datasheet
255Kb / 29P
1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE11UD8AJWA ELPIDA-EBE11UD8AJWA Datasheet
249Kb / 29P
1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE10UE8ACFA ELPIDA-EBE10UE8ACFA Datasheet
242Kb / 29P
1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com