công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK3265 bảng dữ liệu (PDF) - Toshiba Semiconductor

2SK3265 Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
tên linh kiện 2SK3265
tải về  2SK3265 tải về
kích thước tập tin   266.78 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N CHANNEL MOS TYPE (CHOPPER GEGULATORS DC-DC CONVERTER, AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)

2SK3265 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SK3265 Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện 2SK3265
tải về  2SK3265 Click to download

kích thước tập tin   266.78 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N CHANNEL MOS TYPE (CHOPPER GEGULATORS DC-DC CONVERTER, AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)

2SK3265 bảng dữ liệu (HTML) - Toshiba Semiconductor


2SK3265 Thông tin chi tiết sản phẩm

Chopper Regulators DC−DC Converter and Motor Drive Applications



Low drain−source ON resistance : RDS (ON) = 0.72 Ω (typ.)

High forward transfer admittance : |Yfs| = 7.0 S (typ.)

Low leakage current : IDSS = 100 μA (max) (VDS = 700 V)

Enhancement mode : Vth = 2.0 to 4.0 V (VDS = 10 V, ID = 1 mA)




Số phần tương tự - 2SK3265

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SK3265 TOSHIBA-2SK3265 Datasheet
732Kb / 6P
Silicon N Channel MOS Type Chopper Regulators DC−DC Converter and Motor Drive Applications
2SK3265 TOSHIBA-2SK3265 Datasheet
427Kb / 6P
Chopper Regulators DC−DC Converter and Motor Drive Applications
2SK3265 TOSHIBA-2SK3265 Datasheet
1Mb / 73P
Bipolar Small-Signal Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3265 ISC-2SK3265 Datasheet
323Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Toshiba Semiconductor
2SK3265 TOSHIBA-2SK3265_06 Datasheet
732Kb / 6P
Silicon N Channel MOS Type Chopper Regulators DC−DC Converter and Motor Drive Applications
More results


Mô tả tương tự - 2SK3265

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SK2399 TOSHIBA-2SK2399_06 Datasheet
776Kb / 6P
Silicon N-Channel MOS Type Chopper Regulator, DC/DC Converter and Motor Drive Applications
2SK2614 TOSHIBA-2SK2614_06 Datasheet
235Kb / 6P
Silicon N-Channel MOS Type Chopper Regulator, DC/DC Converter and Motor Drive Applications
2SK2782 TOSHIBA-2SK2782_06 Datasheet
723Kb / 6P
Silicon N-Channel MOS Type Chopper Regulator, DC/DC Converter and Motor Drive Applications
2SK2845 TOSHIBA-2SK2845_06 Datasheet
697Kb / 6P
Silicon N-Channel MOS Type Chopper Regulator, DC/DC Converter and Motor Drive Applications
2SK2865 TOSHIBA-2SK2865_06 Datasheet
710Kb / 6P
Silicon N-Channel MOS Type Chopper Regulator, DC/DC Converter and Motor Drive Applications
2SK2882 TOSHIBA-2SK2882_06 Datasheet
189Kb / 6P
Silicon N Channel MOS Type Chopper Regulator, DC-DC Converter and Motor Drive Applications
2SK3127 TOSHIBA-2SK3127_07 Datasheet
160Kb / 3P
Silicon N Channel MOS Type Chopper Regulator, DC-DC Converter and Motor Drive Applications
2SK3129 TOSHIBA-2SK3129_06 Datasheet
136Kb / 3P
Silicon N Channel MOS Type Chopper Regulator, DC-DC Converter and Motor Drive Applications
2SK4017 TOSHIBA-2SK4017 Datasheet
241Kb / 6P
Silicon N-Channel MOS Type Chopper Regulator, DC/DC Converter and Motor Drive Applications
2SK4020 TOSHIBA-2SK4020 Datasheet
766Kb / 6P
Silicon N-Channel MOS Type Chopper Regulator, DC/DC Converter and Motor Drive Applications
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com