công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK3129 bảng dữ liệu (PDF) - Toshiba Semiconductor

2SK3129 Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
tên linh kiện 2SK3129
tải về  2SK3129 tải về
kích thước tập tin   141.12 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)

2SK3129 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SK3129 Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện 2SK3129
tải về  2SK3129 Click to download

kích thước tập tin   141.12 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)

2SK3129 bảng dữ liệu (HTML) - Toshiba Semiconductor


2SK3129 Thông tin chi tiết sản phẩm

Chopper Regulator, DC-DC Converter and Motor Drive Applications



• Low drain-source ON resistance: RDS (ON) = 5.5 mΩ (typ.)

• High forward transfer admittance: |Yfs| = 70 S (typ.)

• Low leakage current: IDSS = 100 μA (max) (VDS = 30 V)

• Enhancement mode: Vth = 0.8 to 2.0 V (VDS = 10 V, ID = 1 mA)



 




Số phần tương tự - 2SK3129

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SK3129 TOSHIBA-2SK3129 Datasheet
136Kb / 3P
Silicon N Channel MOS Type Chopper Regulator, DC-DC Converter and Motor Drive Applications
17-Nov-2006
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3129 ISC-2SK3129 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Toshiba Semiconductor
2SK3129 TOSHIBA-2SK3129_06 Datasheet
136Kb / 3P
Silicon N Channel MOS Type Chopper Regulator, DC-DC Converter and Motor Drive Applications
17-Nov-2006
More results


Mô tả tương tự - 2SK3129

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SK2777 TOSHIBA-2SK2777 Datasheet
294Kb / 5P
N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING APPLICATIONS CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
2SK2789 TOSHIBA-2SK2789 Datasheet
295Kb / 5P
N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING APPLICATIONS CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
2SK2992 TOSHIBA-2SK2992 Datasheet
277Kb / 5P
N CHANNEL MOS TYPE(HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER,AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
2SK2995 TOSHIBA-2SK2995 Datasheet
296Kb / 5P
N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
2SK3051 TOSHIBA-2SK3051 Datasheet
140Kb / 2P
N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
2SK3068 TOSHIBA-2SK3068 Datasheet
291Kb / 5P
N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
2SK3084 TOSHIBA-2SK3084 Datasheet
142Kb / 2P
N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
22-Oct-1999
2SK3090 TOSHIBA-2SK3090 Datasheet
137Kb / 2P
N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
2SK3128 TOSHIBA-2SK3128 Datasheet
140Kb / 2P
N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
2SK1486 TOSHIBA-2SK1486_06 Datasheet
744Kb / 6P
N CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTER AND MOTOR DRIVE APPLICATIONS)
02-Nov-2006
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com