công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT90-1106TR bảng dữ liệu (PDF) - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

AT90-1106TR Datasheet PDF - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
tên linh kiện AT90-1106TR
tải về  AT90-1106TR tải về
kích thước tập tin   170.53 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Digital Attenuator 50.0 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.4 GHz

AT90-1106TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AT90-1106TR Datasheet PDF - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

tên linh kiện AT90-1106TR
tải về  AT90-1106TR Click to download

kích thước tập tin   170.53 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Digital Attenuator 50.0 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.4 GHz

AT90-1106TR bảng dữ liệu (HTML) - M/A-COM Technology Solutions, Inc.


AT90-1106TR Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
M/A-COMs AT90-1106 is a GaAs FET 6-bit digital attenuator with integral TTL driver. Step size is 1 dB providing a 50 dB total attenuation range. This device is in a PQFN plastic surface mount package. AT90-1106 is ideally suited for use where accuracy, fast speed, very low power consumption and low costs are required. For dual supply designs without switching noise, use AT90-0106.

Features
• Attenuation: 1 dB Steps to 50 dB
• Single Positive Supply
• Contains Internal DC to DC Converter
• Low DC Power Consumption
• Small Footprint, JEDEC Package
• Integral TTL Driver
• 50 ohm Impedance
• CSP-1 Package




Số phần tương tự - AT90-1106TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
AT90-1106TR MACOM-AT90-1106TR Datasheet
279Kb / 6P
Digital Attenuator, 50 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.4 GHz
AT90-1106TR MACOM-AT90-1106TR Datasheet
240Kb / 5P
Digital Attenuator 50dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.4 GHz
More results


Mô tả tương tự - AT90-1106TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
AT90-0106 MACOM-AT90-0106 Datasheet
279Kb / 6P
Digital Attenuator, 50 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.4 GHz
AT90-1106 MACOM-AT90-1106 Datasheet
279Kb / 6P
Digital Attenuator, 50 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.4 GHz
MAAD-007080-000100 MACOM-MAAD-007080-000100 Datasheet
292Kb / 6P
Digital Attenuator 50.0 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.4 GHz
MAAD-007082-000100 MACOM-MAAD-007082-000100 Datasheet
302Kb / 7P
Digital Attenuator 50 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.4 GHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
AT-106-PIN MA-COM-AT-106-PIN Datasheet
135Kb / 4P
Digital Attenuator 50.0 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.0 GHz
AT20-0106 MA-COM-AT20-0106 Datasheet
134Kb / 4P
Digital Attenuator 50.0 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.0 GHz
AT90-0106 MA-COM-AT90-0106 Datasheet
169Kb / 7P
Digital Attenuator 50 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC - 2.4 GHz
MAAD-007080-000100 MA-COM-MAAD-007080-000100 Datasheet
171Kb / 7P
Digital Attenuator 50.0 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.4 GHz
MAAD-007082-000100 MA-COM-MAAD-007082-000100 Datasheet
170Kb / 7P
Digital Attenuator 50 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC - 2.4 GHz
MAAD-007080-000100 MA-COM-MAAD-007080-000100 Datasheet
171Kb / 7P
Digital Attenuator 50.0 dB, 6-Bit, TTL Driver, DC-2.4 GHz
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com