công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAPDCC0019-TR bảng dữ liệu (PDF) - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

MAPDCC0019-TR Datasheet PDF - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
tên linh kiện MAPDCC0019-TR
tải về  MAPDCC0019-TR tải về
kích thước tập tin   81.86 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Cost Six-Way Power Divider 824 - 960 MHz Rev. V2

MAPDCC0019-TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MAPDCC0019-TR Datasheet PDF - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

tên linh kiện MAPDCC0019-TR
tải về  MAPDCC0019-TR Click to download

kích thước tập tin   81.86 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Cost Six-Way Power Divider 824 - 960 MHz Rev. V2

MAPDCC0019-TR bảng dữ liệu (HTML) - M/A-COM Technology Solutions, Inc.


MAPDCC0019-TR Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
M/A-COM’s MAPDCC0019 is an IC-based monolithic power divider in a low cost SOIC-16 plastic package. The 6-way power divider is ideally suited for applications where PCB real estate is at a premium and part count reduction and cost are critical. Typical applications include base station switching networks and other cellular equipment, including subscriber units. Available in Tape and Reel.
The MAPDCC0019 is fabricated using a passive integrated circuit process. The process features fullchip passivation for increased performance and reliability.

Features
• Small Size, Low Profile
• Superior Repeatability (Lot-to-Lot Variation)
• Typical Isolation 25 dB
• Typical Insertion Loss 0.8 dB
• Low Cost
• Lead-Free SOIC-16 Package
• 100% Matte Tin Plating over Copper
• Halogen-Free “Green” Mold Compound
• 260°C Reflow Compatible
• RoHS* Compliant Version of DS56-0005




Số phần tương tự - MAPDCC0019-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAPDCC0019-TR MA-COM-MAPDCC0019-TR Datasheet
483Kb / 5P
Low Cost Six-Way Power Divider
More results


Mô tả tương tự - MAPDCC0019-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
DS52-0001 MACOM-DS52-0001 Datasheet
185Kb / 2P
Low Cost Two-Way SMT Power Divider 824-960 MHz
DS56-0001 MACOM-DS56-0001 Datasheet
113Kb / 2P
Low Cost Six-Way SMT Power Divider 824 - 960 MHz
DS56-0005 MACOM-DS56-0005 Datasheet
38Kb / 2P
Low Cost Six-Way SMT Power Divider 824 - 960 MHz
MAPDCC0011 MACOM-MAPDCC0011 Datasheet
155Kb / 3P
Low Cost Two-Way GMIC SMT Power Divider 824-960 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
DS52-0001 MA-COM-DS52-0001 Datasheet
116Kb / 4P
Low Cost Two-Way SMT Power Divider 824-960 MHz
DS52-0008 MA-COM-DS52-0008 Datasheet
73Kb / 4P
Low Cost Two-Way GMIC SMT Power Divider 824 - 960 MHz
DS56-0001 MA-COM-DS56-0001 Datasheet
88Kb / 4P
Low Cost Six-Way SMT Power Divider 824 - 960 MHz
DS56-0005 MA-COM-DS56-0005 Datasheet
85Kb / 4P
Low Cost Six-Way Power Divider 824 - 960 MHz
MAPDCC0001 MA-COM-MAPDCC0001 Datasheet
115Kb / 4P
Low Cost Two-Way SMT Power Divider 824-960 MHz
MAPDCC0017 MA-COM-MAPDCC0017 Datasheet
88Kb / 3P
Low Cost Six-Way SMT Power Divider 824 - 960 MHz
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com