công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDMS7660AS bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDMS7660AS Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FDMS7660AS
tải về  FDMS7660AS tải về
kích thước tập tin   483.34 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel PowerTrench짰 SyncFET 30 V, 42 A, 2.4 m廓

FDMS7660AS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FDMS7660AS Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDMS7660AS
tải về  FDMS7660AS Click to download

kích thước tập tin   483.34 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel PowerTrench짰 SyncFET 30 V, 42 A, 2.4 m廓

FDMS7660AS bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor


FDMS7660AS Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description

The FDMS7660AS has been designed to minimize losses in power conversion application. Advancements in both silicon and package technologies have been combined to offer the lowest rDS(on) while maintaining excellent switching performance. This device has the added benefit of an efficient monolithic Schottky body diode.



Features

■ Max rDS(on) = 2.4 mΩ at VGS = 10 V, ID = 25 A

■ Max rDS(on) = 2.6 mΩ at VGS = 7 V, ID = 23 A

■ Advanced Package and Silicon combination for low rDS(on) and high efficiency

■ SyncFET Schottky Body Diode

■ MSL1 robust package design

■ 100% UIL tested

■ RoHS Compliant



Applications

■ Synchronous Rectifier for DC/DC Converters

■ Notebook Vcore/ GPU low side switch

■ Networking Point of Load low side switch

■ Telecom secondary side rectification



 




Số phần tương tự - FDMS7660AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS7660 FAIRCHILD-FDMS7660 Datasheet
296Kb / 7P
N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 2.8 m廓
More results


Mô tả tương tự - FDMS7660AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8647L FAIRCHILD-FDD8647L Datasheet
317Kb / 6P
N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40 V, 42 A, 9 m廓
FDMS7656AS FAIRCHILD-FDMS7656AS Datasheet
311Kb / 8P
N-Channel PowerTrench짰 SyncFET??30 V, 49 A, 1.8 m廓
FDMS7670AS FAIRCHILD-FDMS7670AS Datasheet
486Kb / 8P
N-Channel PowerTrench짰 SyncFET 30 V, 42 A, 3 m廓
FDMS7672AS FAIRCHILD-FDMS7672AS Datasheet
488Kb / 8P
N-Channel PowerTrench짰 SyncFET 30 V, 42 A, 4 m廓
FDMS7700S FAIRCHILD-FDMS7700S Datasheet
471Kb / 12P
Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 30 V, 30 A, 7.5 m廓 N-Channel: 30 V, 40 A, 2.4 m廓
FDMS8020 FAIRCHILD-FDMS8020 Datasheet
263Kb / 7P
N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 42 A, 2.5 m廓
FDMS86300 FAIRCHILD-FDMS86300 Datasheet
261Kb / 7P
N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 80 V, 42 A, 3.9 m廓
FDMS86520 FAIRCHILD-FDMS86520 Datasheet
258Kb / 7P
N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60 V, 42 A, 7.4 m廓
FDMS8023S FAIRCHILD-FDMS8023S Datasheet
265Kb / 8P
N-Channel PowerTrench짰 SyncFETTM 30 V, 49 A, 2.4 m廓
logo
ON Semiconductor
FDBL86566-F085 ONSEMI-FDBL86566-F085 Datasheet
505Kb / 7P
N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60 V, 240 A, 2.4 m廓
August-2017, Rev. 2
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com