công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP3624ARDZ-RL bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

ADP3624ARDZ-RL Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện ADP3624ARDZ-RL
tải về  ADP3624ARDZ-RL tải về
kích thước tập tin   316.29 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện High Speed, Dual, 4 A MOSFET Driver with Thermal Protection

ADP3624ARDZ-RL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ADP3624ARDZ-RL Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện ADP3624ARDZ-RL
tải về  ADP3624ARDZ-RL Click to download

kích thước tập tin   316.29 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện High Speed, Dual, 4 A MOSFET Driver with Thermal Protection

ADP3624ARDZ-RL bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices


ADP3624ARDZ-RL Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION

The ADP362x/ADP363x is a family of high current and dual high speed drivers, capable of driving two independent N-channel power MOSFETs. The family uses the industry-standard foot print but adds high speed switching performance and improved system reliability.

The family has an internal temperature sensor and provides two levels of overtemperature protection, an overtemperature warning, and an overtemperature shutdown at extreme junction temperatures.



FEATURES

  Industry-standard-compatible pinout

  High current drive capability

  Precise threshold shutdown comparator

  UVLO with hysteresis

  Overtemperature warning signal

  Overtemperature shutdown

  3.3 V-compatible inputs

  10 ns typical rise time and fall time @ 2.2 nF load

  Matched propagation delays between channels

  Fast propagation delay

  9.5 V to 18 V supply voltage (ADP3633/ADP3634/ADP3635)

  4.5 V to 18 V supply voltage (ADP3623/ADP3624/ADP3625)

  Parallelable dual outputs

  Rated from −40°C to +85°C ambient temperature

  Thermally enhanced packages, 8-lead SOIC_N_EP and 8-lead MINI_SO_EP



APPLICATIONS

  AC-to-dc switch mode power supplies

  DC-to-dc power supplies

  Synchronous rectification

  Motor drives



 




Số phần tương tự - ADP3624ARDZ-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADP3629 AD-ADP3629 Datasheet
368Kb / 16P
High Speed, Dual, 2 A MOSFET Driver
REV. 0
ADP3629ARMZ-R7 AD-ADP3629ARMZ-R7 Datasheet
368Kb / 16P
High Speed, Dual, 2 A MOSFET Driver
REV. 0
ADP3629ARZ-R7 AD-ADP3629ARZ-R7 Datasheet
368Kb / 16P
High Speed, Dual, 2 A MOSFET Driver
REV. 0
More results


Mô tả tương tự - ADP3624ARDZ-RL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Supertex, Inc
MD1210 SUTEX-MD1210_07 Datasheet
532Kb / 7P
High Speed Dual MOSFET Driver
MD1213 SUTEX-MD1213 Datasheet
708Kb / 7P
High Speed Dual MOSFET Driver
logo
Analog Devices
ADP3629 AD-ADP3629 Datasheet
368Kb / 16P
High Speed, Dual, 2 A MOSFET Driver
REV. 0
ADP3654 AD-ADP3654 Datasheet
297Kb / 12P
High Speed, Dual, 4 A MOSFET Driver
REV. 0
logo
Intersil Corporation
ISL55110 INTERSIL-ISL55110 Datasheet
311Kb / 15P
Dual, High Speed MOSFET Driver
December 16, 2008
logo
Texas Instruments
UCC27423-EP TI1-UCC27423-EP Datasheet
988Kb / 29P
DUAL 4-A HIGH-SPEED LOW-SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
logo
Intersil Corporation
ISL55110IVZ-T INTERSIL-ISL55110IVZ-T Datasheet
434Kb / 18P
Dual, High Speed MOSFET Driver
May 30, 2014
ISL55110IRZ INTERSIL-ISL55110IRZ Datasheet
475Kb / 18P
Dual, High Speed MOSFET Driver
January 29, 2015
logo
Texas Instruments
UCC27423-EP TI1-UCC27423-EP_15 Datasheet
1Mb / 31P
UCC2742x-EP Dual 4-A High-Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable
UCC27423-EP TI1-UCC27423-EP_16 Datasheet
1Mb / 31P
Dual 4-A High-Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com