công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADN4665ARUZ bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

ADN4665ARUZ Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện ADN4665ARUZ
tải về  ADN4665ARUZ tải về
kích thước tập tin   254.39 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 3 V, LVDS, Quad, CMOS Differential Line Driver

ADN4665ARUZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ADN4665ARUZ Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện ADN4665ARUZ
tải về  ADN4665ARUZ Click to download

kích thước tập tin   254.39 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 3 V, LVDS, Quad, CMOS Differential Line Driver

ADN4665ARUZ bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices


ADN4665ARUZ Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION
The ADN4665 is a quad-channel, CMOS, low voltage differential signaling (LVDS) line driver offering data rates of over 400 Mbps (200 MHz) and ultralow power consumption.

FEATURES
    ±15 kV ESD protection on output pins
    400 Mbps (200 MHz) switching rates
    100 ps typical differential skew
    400 ps maximum differential skew
    2 ns maximum propagation delay
    3.3 V power supply
    ±350 mV differential signaling
    Low power dissipation (13 mW typical)
    Interoperable with existing 5 V LVDS receivers
    High impedance on LVDS outputs on power-down
    Conforms to TIA/EIA-644 LVDS standards
    Industrial operating temperature range: −40°C to +85°C
    Available in surface-mount SOIC package and low profile TSSOP package

APPLICATIONS
    Backplane data transmission
    Cable data transmission
    Clock distribution




Số phần tương tự - ADN4665ARUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADN4665 AD-ADN4665 Datasheet
593Kb / 12P
LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide
REV. 0
More results


Mô tả tương tự - ADN4665ARUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
DS90C031 NSC-DS90C031 Datasheet
269Kb / 14P
LVDS Quad CMOS Differential Line Driver
DS90C031B NSC-DS90C031B Datasheet
253Kb / 12P
LVDS Quad CMOS Differential Line Driver
logo
Analog Devices
ADN4667 AD-ADN4667 Datasheet
286Kb / 12P
3 V LVDS Quad CMOS Differential Line Driver
REV. 0
logo
National Semiconductor ...
DS90C031B NSC-DS90C031B_01 Datasheet
249Kb / 11P
LVDS Quad CMOS Differential Line Driver
logo
Analog Devices
ADN4668 AD-ADN4668 Datasheet
306Kb / 12P
3 V LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver
REV. 0
ADN4667ARZ AD-ADN4667ARZ Datasheet
305Kb / 16P
3 V LVDS Quad CMOS Differential Line Driver
REV. B
ADN4668ARZ AD-ADN4668ARZ Datasheet
286Kb / 12P
3 V LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver
REV. A
logo
Texas Instruments
DS90C031QML TI1-DS90C031QML_16 Datasheet
660Kb / 21P
LVDS Quad CMOS Differential Line Driver
DS90LV047A TI1-DS90LV047A_16 Datasheet
1Mb / 25P
3-V LVDS Quad CMOS Differential Line Driver
logo
Analog Devices
ADN4667 AD-ADN4667_V01 Datasheet
305Kb / 16P
3 V LVDS Quad CMOS Differential Line Driver
Rev. B
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com