công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2801 bảng dữ liệu (PDF) - KR Electronics, Inc.

2801 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
tên linh kiện 2801
tải về  2801 tải về
kích thước tập tin   371.41 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  KR [KR Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 42 MHz surface mount bandpass filter

2801 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2801 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

tên linh kiện 2801
tải về  2801 Click to download

kích thước tập tin   371.41 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  KR [KR Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 42 MHz surface mount bandpass filter

2801 bảng dữ liệu (HTML) - KR Electronics, Inc.


2801 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description
KR 2801 is a 42 MHz surface mount bandpass filter. The filter has a minimum 3 dB bandwidth of 4 MHz. Other passband frequencies are available. Please consult the factory.

Features
• 42 MHz Center Frequency
• Surface Mount Package
• 50 Ω Source and Load




Số phần tương tự - 2801

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Heyco.
2801 HEYCO-2801 Datasheet
102Kb / 1P
Shorty Bushings
logo
Sealevel Systems, Inc.
2801 SEALEVEL-2801 Datasheet
326Kb / 2P
USB to 8-Port RS-232 DB9 Serial Interface Adapter
logo
Samsung semiconductor
2801-003326 SAMSUNG-2801-003326 Datasheet
1Mb / 43P
Color Monitor
September 1999
logo
Toshiba Semiconductor
2801-003432 TOSHIBA-2801-003432 Datasheet
5Mb / 70P
COLOUR TELEVISION
logo
Samsung semiconductor
2801-003667 SAMSUNG-2801-003667 Datasheet
1Mb / 43P
Color Monitor
September 1999
More results


Mô tả tương tự - 2801

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KR Electronics, Inc.
2790 KR-2790 Datasheet
371Kb / 2P
75 MHz surface mount bandpass filter
2791 KR-2791 Datasheet
371Kb / 2P
500 MHz surface mount bandpass filter
2792-11 KR-2792-11 Datasheet
371Kb / 2P
11 MHz surface mount bandpass filter
2792-19 KR-2792-19 Datasheet
371Kb / 2P
19 MHz surface mount bandpass filter
2792-27 KR-2792-27 Datasheet
371Kb / 2P
27 MHz surface mount bandpass filter
2804 KR-2804 Datasheet
49Kb / 2P
53 MHz surface mount bandpass filter
2821 KR-2821 Datasheet
371Kb / 2P
40.92 MHz surface mount bandpass filter
2830 KR-2830 Datasheet
49Kb / 2P
60 MHz surface mount bandpass filter
2836 KR-2836 Datasheet
371Kb / 2P
230 MHz surface mount bandpass filter
2841 KR-2841 Datasheet
371Kb / 2P
286 MHz surface mount bandpass filter
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com