công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK3113 bảng dữ liệu (PDF) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK3113 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
tên linh kiện 2SK3113
tải về  2SK3113 tải về
kích thước tập tin   45.43 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện MOS Field Effect Transistor

2SK3113 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SK3113 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện 2SK3113
tải về  2SK3113 Click to download

kích thước tập tin   45.43 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện MOS Field Effect Transistor

2SK3113 bảng dữ liệu (HTML) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd


2SK3113 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features

Low on-state resistance RDS(on)=4.4Ω MAX. (VGS=10V,ID=1.0A)

Low gate charge

  QG= 9 nC TYP. (VDD=450V,VGS=10V,ID=2.0A)

Gate voltage rating ±30V

Avalanche capability ratings




Số phần tương tự - 2SK3113

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
2SK3113 NEC-2SK3113 Datasheet
145Kb / 8P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3113 ISC-2SK3113 Datasheet
398Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SK3113 RENESAS-2SK3113 Datasheet
267Kb / 10P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2001
logo
NEC
2SK3113-Z NEC-2SK3113-Z Datasheet
145Kb / 8P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK3113-Z VBSEMI-2SK3113-Z Datasheet
1Mb / 9P
Power MOSFET
More results


Mô tả tương tự - 2SK3113

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
2SK3113B NEC-2SK3113B Datasheet
202Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP36P04KDG NEC-NP36P04KDG Datasheet
189Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP83P06PDG NEC-NP83P06PDG Datasheet
190Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP100P04PDG NEC-NP100P04PDG Datasheet
190Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
KPA1790 KEXIN-KPA1790 Datasheet
58Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
KPA2790GR KEXIN-KPA2790GR Datasheet
58Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
2SK3919 KEXIN-2SK3919 Datasheet
45Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
2SK3635 KEXIN-2SK3635 Datasheet
46Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
2SJ598 KEXIN-2SJ598 Datasheet
49Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
KPA1750 KEXIN-KPA1750 Datasheet
52Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com