công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFI734G bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

IRFI734G Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện IRFI734G
tải về  IRFI734G tải về
kích thước tập tin   873.79 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Power MOSFET

IRFI734G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
IRFI734G Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện IRFI734G
tải về  IRFI734G Click to download

kích thước tập tin   873.79 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Power MOSFET

IRFI734G bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


IRFI734G Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
Third generation Power MOSFETs from Vishay provide the designer with the best combination of fast switching, ruggedized device design, low on-resistance and cost-effectiveness.
The TO-220 FULLPAK eliminates the need for additional insulating hardware in commercial-industrial applications. The molding compound used provides a high isolation capability and a low thermal resistance between the tab and external heatsink. This isolation is equivalent to using a 100 micron mica barrier with standard TO-220 product. The FULLPAK is mounted to a heatsink using a single clip or by a single screw fixing.

FEATURES
• Isolated Package
• High Voltage Isolation = 2.5 kVRMS (t = 60 s; f = 60 Hz)
• Sink to Lead Creepage Dist. 4.8 mm
• Dynamic dV/dt
• Low Thermal Resistance
• Lead (Pb)-free




Số phần tương tự - IRFI734G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFI734G IRF-IRFI734G Datasheet
241Kb / 8P
Power MOSFET(Vdss=450V, Rds(on)=1.2ohm, Id=3.4A)
IRFI734GPBF IRF-IRFI734GPBF Datasheet
282Kb / 8P
Low Thermal Resistance
More results


Mô tả tương tự - IRFI734G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STK730P AUK-STK730P Datasheet
398Kb / 8P
Power MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP131A1145SR TOREX-XP131A1145SR_1 Datasheet
427Kb / 5P
Power MOSFET
XP131A1715SR TOREX-XP131A1715SR_1 Datasheet
439Kb / 5P
Power MOSFET
XP132A1635SR TOREX-XP132A1635SR_1 Datasheet
447Kb / 5P
Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRF9Z14S VISHAY-IRF9Z14S Datasheet
2Mb / 8P
Power MOSFET
02-Jun-08
IRF630 VISHAY-IRF630 Datasheet
579Kb / 8P
Power MOSFET
21-Mar-11
IRF634N VISHAY-IRF634N Datasheet
162Kb / 8P
Power MOSFET
19-Jun-08
IRF710 VISHAY-IRF710 Datasheet
1,019Kb / 8P
Power MOSFET
30-May-08
logo
ON Semiconductor
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com