công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CR03AM-16 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

CR03AM-16 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện CR03AM-16
tải về  CR03AM-16 tải về
kích thước tập tin   121.8 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Thyristor Low Power Use

CR03AM-16 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CR03AM-16 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện CR03AM-16
tải về  CR03AM-16 Click to download

kích thước tập tin   121.8 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Thyristor Low Power Use

CR03AM-16 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


CR03AM-16 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features

• IT (AV) : 0.3 A

• VDRM : 800 V

• IGT : 100 µA

• Non-Insulated Type

• Glass Passivation Type



Applications

Leakage protector, timer, and gas igniter




Số phần tương tự - CR03AM-16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
CR03AM-16 UTC-CR03AM-16 Datasheet
153Kb / 3P
THYRISTOR LOW POWER USE
logo
Renesas Technology Corp
CR03AM-16A RENESAS-CR03AM-16A Datasheet
101Kb / 7P
800V-0.3A-Thyristor Low Power Use
logo
Inchange Semiconductor ...
CR03AM-16A ISC-CR03AM-16A Datasheet
476Kb / 3P
isc Thyristors
logo
Renesas Technology Corp
CR03AM-16A-A6 RENESAS-CR03AM-16A-A6 Datasheet
101Kb / 7P
800V-0.3A-Thyristor Low Power Use
CR03AM-16A-B RENESAS-CR03AM-16A-B Datasheet
101Kb / 7P
800V-0.3A-Thyristor Low Power Use
More results


Mô tả tương tự - CR03AM-16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
CR05AS-8 RENESAS-CR05AS-8 Datasheet
154Kb / 9P
Thyristor Low Power Use
CR02AM-8 RENESAS-CR02AM-8 Datasheet
89Kb / 8P
Thyristor Low Power Use
CR03AM-12 RENESAS-CR03AM-12 Datasheet
89Kb / 8P
Thyristor Low Power Use
CR3PM-12 RENESAS-CR3PM-12_05 Datasheet
90Kb / 8P
Thyristor Low Power Use
CR05AM-16 RENESAS-CR05AM-16 Datasheet
121Kb / 8P
Thyristor Low Power Use
CR04AM-12A RENESAS-CR04AM-12A Datasheet
111Kb / 9P
Thyristor Low Power Use
CR08AS-12 RENESAS-CR08AS-12_10 Datasheet
245Kb / 9P
Thyristor Low Power Use
CR3PM-12G RENESAS-CR3PM-12G Datasheet
87Kb / 7P
Thyristor Low Power Use
CR05AS-8 RENESAS-CR05AS-8_15 Datasheet
134Kb / 9P
Thyristor Low Power Use
CR05BS-8 RENESAS-CR05BS-8_15 Datasheet
84Kb / 5P
Thyristor Low Power Use
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com