công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EEUFC1H331B bảng dữ liệu (PDF) - Panasonic Semiconductor

EEUFC1H331B Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
tên linh kiện EEUFC1H331B
tải về  EEUFC1H331B tải về
kích thước tập tin   94.02 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Aluminum Electrolytic Capacitors/FC

EEUFC1H331B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
EEUFC1H331B Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện EEUFC1H331B
tải về  EEUFC1H331B Click to download

kích thước tập tin   94.02 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Aluminum Electrolytic Capacitors/FC

EEUFC1H331B bảng dữ liệu (HTML) - Panasonic Semiconductor


EEUFC1H331B Thông tin chi tiết sản phẩm

Radial Lead Type
Series: FC Type : A

■ Features
   Endurance : 105°C 1000 h to 5000 h
   Low impedance




Số phần tương tự - EEUFC1H331B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
EEUFC1H331B PANASONIC-EEUFC1H331B Datasheet
4Mb / 17P
Aluminum Electrolytic Capacitors
01-Jun-23
More results


Mô tả tương tự - EEUFC1H331B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
EEU-FC1E331 PANASONIC-EEU-FC1E331 Datasheet
208Kb / 10P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ FC
EEU-FC2A330 PANASONIC-EEU-FC2A330 Datasheet
208Kb / 10P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ FC
EEU-FC1V681 PANASONIC-EEU-FC1V681 Datasheet
208Kb / 10P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ FC
EEUFC1A272S PANASONIC-EEUFC1A272S Datasheet
238Kb / 10P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ FC
EEE-FC1H101P PANASONIC-EEE-FC1H101P Datasheet
129Kb / 2P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ FC
EEU-FC1V271 PANASONIC-EEU-FC1V271 Datasheet
216Kb / 10P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ FC
EEU-FC0J682 PANASONIC-EEU-FC0J682 Datasheet
219Kb / 10P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ FC
EEUFC0J272L PANASONIC-EEUFC0J272L Datasheet
219Kb / 10P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ FC
EEUFC0J680 PANASONIC-EEUFC0J680 Datasheet
208Kb / 10P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ FC
EEU-FC1C222 PANASONIC-EEU-FC1C222 Datasheet
208Kb / 10P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ FC
More results




Giới thiệu về Panasonic Semiconductor


Panasonic S bán dẫn là một công ty con của Panasonic Corporation, một công ty điện tử Nhật Bản.
Bán dẫn Panasonic cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, cảm biến, IC quản lý năng lượng và các thành phần điện tử khác cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được biết đến với sự tập trung vào chất lượng và độ tin cậy, và các sản phẩm của nó được sử dụng rộng rãi trong quản lý năng lượng, ánh sáng và các ứng dụng khác.
Chất bán dẫn Panasonic có hoạt động ở một số quốc gia và là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các thành phần điện tử ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com