công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L3623 bảng dữ liệu (PDF) - OSRAM GmbH

L3623 Datasheet PDF - OSRAM GmbH
tên linh kiện L3623
tải về  L3623 tải về
kích thước tập tin   62.72 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH
Giải thích chi tiết về linh kiện T8 L 36W BASIC

L3623 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
L3623 Datasheet PDF - OSRAM GmbH

tên linh kiện L3623
tải về  L3623 Click to download

kích thước tập tin   62.72 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH
Giải thích chi tiết về linh kiện T8 L 36W BASIC

L3623 bảng dữ liệu (HTML) - OSRAM GmbH


L3623 Thông tin chi tiết sản phẩm

PRODUCT FEATURES
· Fluorescent Lamp with 26 mm diameter.
· Available light colours: Cool Daylight (765), Cool White (640)




Số phần tương tự - L3623

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
L363 IXYS-L363 Datasheet
315Kb / 2P
ECO-PAC Single Phase Rectifier Bridge WITH FAST RECOVERY EPITAXIAL DIODES (FRED)
logo
Renesas Technology Corp
L36C RENESAS-L36C Datasheet
973Kb / 75P
RENESAS MCU
logo
Delta Electronics, Inc.
L36SA05010NRFA DELTA-L36SA05010NRFA Datasheet
579Kb / 13P
Delphi Series L36SA, 2 x 1.6, 50W Family DC/DC Power Module: 18~75V in, 5.0V/10A out
L36SA05010NRFA DELTA-L36SA05010NRFA Datasheet
546Kb / 13P
Delphi Series L36SA, 2 x 1.6, 50W Family DC/DC Power Module: 18~75V in, 12V/4A out
L36SA05010NRFA DELTA-L36SA05010NRFA Datasheet
651Kb / 13P
Delphi Series L36SS, 2 x 1.6, 50W Family DC/DC Power Module: 18~75V in, 3.3V/15A out
More results


Mô tả tương tự - L3623

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRPLDIM2E IRF-IRPLDIM2E Datasheet
242Kb / 13P
Digital Dimming DALI Ballast for 36W/T8 220V input
logo
OSRAM GmbH
QTP81X36 OSRAM-QTP81X36 Datasheet
52Kb / 2P
QUICKTRONIC짰PROFESSIONAL T8 ECG for T8/26mm fluorescent lamps
logo
P-tec Corporation
E58I P-TEC-E58I Datasheet
388Kb / 4P
E58i T8 LED
E68I P-TEC-E68I Datasheet
208Kb / 2P
E68i T8 LED Tube
logo
Ningbo Foryard Optoelec...
FYT8-3528UW-B-288 FORYARD-FYT8-3528UW-B-288 Datasheet
552Kb / 5P
T8 LED tube
FYT8-5050UW3-B-96 FORYARD-FYT8-5050UW3-B-96 Datasheet
489Kb / 5P
T8 LED tube
logo
MORNSUN Science& Techno...
MG03609HA MORNSUN-MG03609HA Datasheet
335Kb / 4P
36W AC/DC Adapter
MI03609HA MORNSUN-MI03609HA Datasheet
328Kb / 4P
36W AC/DC Adapter
logo
CINCON ELECTRONICS Corp...
TRE36 CINCON-TRE36 Datasheet
265Kb / 2P
36W SWITCHING ADAPTER
TRG36 CINCON-TRG36 Datasheet
355Kb / 2P
36W SWITCHING ADAPTER
More results




Giới thiệu về OSRAM GmbH


Osram GmbH là một công ty công nghệ chiếu sáng toàn cầu hàng đầu có trụ sở tại Munich, Đức.
Nó được thành lập vào năm 1919 và cung cấp một loạt các giải pháp chiếu sáng cho các ngành công nghiệp khác nhau như ô tô, giải trí, kiến ​​trúc và ánh sáng chung.
Các sản phẩm của Osram bao gồm bóng đèn truyền thống, đèn LED, thiết bị điều khiển điện tử và hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số.
Công ty hoạt động trên toàn cầu, với sự hiện diện tại hơn 140 quốc gia và sử dụng hơn 26.000 người trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com