công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L053XGT bảng dữ liệu (PDF) - Multicomp Pro

L053XGT Datasheet PDF - Multicomp Pro
tên linh kiện L053XGT
tải về  L053XGT tải về
kích thước tập tin   409.04 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
Giải thích chi tiết về linh kiện Single Color LED Electrical / Optical Characterisitics at Ta = 25°C

L053XGT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
L053XGT Datasheet PDF - Multicomp Pro

tên linh kiện L053XGT
tải về  L053XGT Click to download

kích thước tập tin   409.04 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
Giải thích chi tiết về linh kiện Single Color LED Electrical / Optical Characterisitics at Ta = 25°C

L053XGT bảng dữ liệu (HTML) - Multicomp Pro




Số phần tương tự - L053XGT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Multicomp Pro
L053XGD MULTICOMP-L053XGD Datasheet
409Kb / 2P
Single Color LED Electrical / Optical Characterisitics at Ta = 25°C
30/08/24
More results


Mô tả tương tự - L053XGT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Delta Electronics, Inc.
SIWC73 DELTA-SIWC73 Datasheet
33Kb / 1P
Electrical Characteristics 25 C 100KHz, 0.1V
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
MA157A WINNERJOIN-MA157A Datasheet
64Kb / 1P
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS at Ta=25
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
DB5304X STANLEY-DB5304X Datasheet
267Kb / 1P
SINGLE COLOR LED
DB3804X STANLEY-DB3804X Datasheet
255Kb / 1P
SINGLE COLOR LED
logo
A-BRIGHT Inc
AL-03R6A03WC-A2Z-161 A-BRIGHT-AL-03R6A03WC-A2Z-161 Datasheet
287Kb / 6P
Absolute Maximum Ratings at Ta=25?
AL-508B5WC A-BRIGHT-AL-508B5WC Datasheet
340Kb / 7P
Absolute Maximum Ratings at Ta=25?
logo
List of Unclassifed Man...
HY860F ETC2-HY860F Datasheet
148Kb / 2P
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT TA=25째 C
logo
AMETHERM Circuit Protec...
SG379 AMETHERM-SG379 Datasheet
330Kb / 1P
RESISTANCE AT 25 DEG C = 1 OHM /- 25%
logo
Guangdong Youtai Semico...
ESD5451N UMW-ESD5451N Datasheet
782Kb / 5P
Electrical characterist ics (TA=25 oC, unless otherwi se noted)
logo
List of Unclassifed Man...
LT7821-81 ETC-LT7821-81 Datasheet
455Kb / 1P
SQUARE TYPE Electrical/Optical Characteristics at TA=25℃
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com