công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP215K-F bảng dữ liệu (PDF) - Panasonic Semiconductor

TP215K-F Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
tên linh kiện TP215K-F
tải về  TP215K-F tải về
kích thước tập tin   9308.63 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện TOGGLE SWITCH

TP215K-F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TP215K-F Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện TP215K-F
tải về  TP215K-F Click to download

kích thước tập tin   9308.63 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện TOGGLE SWITCH

TP215K-F bảng dữ liệu (HTML) - Panasonic Semiconductor


TP215K-F Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
Depth of 18.6 mm saves space.
This space-saving switch has body
dimensions of 25 (W) x 14.8 (D) x 18.6
(H). (63% that of our previous T-15 series
switch.)




Số phần tương tự - TP215K-F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
TP215K-F PANASONIC-TP215K-F Datasheet
1Mb / 21P
Snap Switches Capable of 15A Switching
TP215K-F PANASONIC-TP215K-F Datasheet
872Kb / 19P
Snap Switches Capable of 15 A Switching
TP215K-F PANASONIC-TP215K-F Datasheet
690Kb / 17P
15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES
TP215K-F PANASONIC-TP215K-F Datasheet
802Kb / 17P
15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES
2013.09
More results


Mô tả tương tự - TP215K-F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CW Industries
GTS448E101AHR CWIND-GTS448E101AHR Datasheet
965Kb / 1P
TOGGLE SWITCH
GTS448F301AHR CWIND-GTS448F301AHR Datasheet
1Mb / 1P
TOGGLE SWITCH
GTS448K101AHR CWIND-GTS448K101AHR Datasheet
987Kb / 1P
TOGGLE SWITCH
logo
Tyco Electronics
4-1437558-8 MACOM-4-1437558-8 Datasheet
487Kb / 3P
TOGGLE SWITCH
logo
Honeywell Solid State E...
2NT1-72 HONEYWELL-2NT1-72 Datasheet
131Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
31NT91-3 HONEYWELL-31NT91-3 Datasheet
118Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
logo
Honeywell Accelerometer...
2TL1-7 HONEYWELL-ACC-2TL1-7 Datasheet
176Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
2TL1-2 HONEYWELL-ACC-2TL1-2 Datasheet
195Kb / 2P
SWITCH - TOGGLE
2TL1-3D HONEYWELL-ACC-2TL1-3D Datasheet
228Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
logo
List of Unclassifed Man...
14TL1-1A ETC2-14TL1-1A Datasheet
128Kb / 1P
SWITCH-TOGGLE
More results




Giới thiệu về Panasonic Semiconductor


Panasonic S bán dẫn là một công ty con của Panasonic Corporation, một công ty điện tử Nhật Bản.
Bán dẫn Panasonic cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, cảm biến, IC quản lý năng lượng và các thành phần điện tử khác cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được biết đến với sự tập trung vào chất lượng và độ tin cậy, và các sản phẩm của nó được sử dụng rộng rãi trong quản lý năng lượng, ánh sáng và các ứng dụng khác.
Chất bán dẫn Panasonic có hoạt động ở một số quốc gia và là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các thành phần điện tử ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com