công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LT4HT-AC240V bảng dữ liệu (PDF) - Panasonic Semiconductor

LT4HT-AC240V Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
tên linh kiện LT4HT-AC240V
tải về  LT4HT-AC240V tải về
kích thước tập tin   136.47 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện DIN 48 SIZE DIGITAL TIMER

LT4HT-AC240V Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LT4HT-AC240V Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện LT4HT-AC240V
tải về  LT4HT-AC240V Click to download

kích thước tập tin   136.47 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện DIN 48 SIZE DIGITAL TIMER

LT4HT-AC240V bảng dữ liệu (HTML) - Panasonic Semiconductor


LT4HT-AC240V Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Bright and Easy-to-Read Display
A brand new bright 2-color back light
LCD display. The easy-to-read screen
in any location makes checking and
setting procedures a cinch.
• Simple Operation
Seesaw buttons make operating the
unit even easier than before.
• Short Body of only 64.5 mm 2.539
inch (screw terminal type) or 70.1
mm 2.760 inch (pin type)
With a short body, it is easy to install in
even narrow control panels.
• Conforms to IP66’s Weather
Resistant Standards
The water-proof panel keeps out water
and dirt for reliable operation even in
poor environments.
• Screw terminal (M3.5) and Pin Types
are Both Standard Options
The two terminal types are standard
options to support either front panel
installation or embedded installation.
• Changeable Panel Cover
Also offers a black panel cover to meet
your design considerations.
• Compliant with UL, c-UL and CE.




Số phần tương tự - LT4HT-AC240V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
LT4HT-AC240V PANASONIC-LT4HT-AC240V Datasheet
206Kb / 7P
DIN 48 SIZE DIGITAL TIMER
LT4HT-AC240VS PANASONIC-LT4HT-AC240VS Datasheet
206Kb / 7P
DIN 48 SIZE DIGITAL TIMER
More results


Mô tả tương tự - LT4HT-AC240V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Omron Electronics LLC
E5C4 OMRON-E5C4 Datasheet
178Kb / 8P
DIN-sized (48 x 48 mm) Temperature Controller With Digital Setting
H5CL OMRON-H5CL Datasheet
158Kb / 12P
Digital Timer
H3CA-A OMRON-H3CA-A Datasheet
2Mb / 16P
DIN-sized (48 x 48, 45 x 75 mm) Timer with Digital Setting and LCD Display
H3CA8DC24 OMRON-H3CA8DC24 Datasheet
1Mb / 16P
DIN-sized (48 x 48, 45 x 75 mm) Timer with Digital Setting and LCD Display
Y92S-27 OMRON-Y92S-27 Datasheet
6Mb / 61P
DIN 48 x 48-mm Multifunctional Timer Series
logo
SELEC Controls Pvt. Ltd
600DT SELEC-600DT Datasheet
738Kb / 2P
17.5mm Din Rail Timer
600ST SELEC-600ST Datasheet
345Kb / 1P
17.5mm Din Rail Timer
800SQ-A SELEC-800SQ-A Datasheet
144Kb / 2P
DIN Rail Timer
800XC SELEC-800XC Datasheet
142Kb / 2P
DIN Rail Timer
logo
Panasonic Semiconductor
LC4H PANASONIC-LC4H Datasheet
236Kb / 8P
DIN 48 SIZE LCD ELECTRONIC COUNTER
More results




Giới thiệu về Panasonic Semiconductor


Panasonic S bán dẫn là một công ty con của Panasonic Corporation, một công ty điện tử Nhật Bản.
Bán dẫn Panasonic cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, cảm biến, IC quản lý năng lượng và các thành phần điện tử khác cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được biết đến với sự tập trung vào chất lượng và độ tin cậy, và các sản phẩm của nó được sử dụng rộng rãi trong quản lý năng lượng, ánh sáng và các ứng dụng khác.
Chất bán dẫn Panasonic có hoạt động ở một số quốc gia và là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các thành phần điện tử ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com