công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LKP1AF-18V bảng dữ liệu (PDF) - Panasonic Semiconductor

LKP1AF-18V Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
tên linh kiện LKP1AF-18V
tải về  LKP1AF-18V tải về
kích thước tập tin   373.06 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 10 A SLIM POWER RELAY

LKP1AF-18V Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LKP1AF-18V Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện LKP1AF-18V
tải về  LKP1AF-18V Click to download

kích thước tập tin   373.06 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 10 A SLIM POWER RELAY

LKP1AF-18V bảng dữ liệu (HTML) - Panasonic Semiconductor


LKP1AF-18V Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
1. High switching capacity: 10 A 277V
AC
2. High insulation resistance between
contact and coil
1) Creepage distance and clearances
between contact and coil: Min. 6 mm .236
inch (In compliance with IEC65)
2) Surge withstand voltage between
contact and coil: 10,000 V or more
3. High noise immunity realized by the
card separation structure between
contact and coil
4. Popular terminal pitch in AV
equipment field
5. Space-saving slim type
Base area: Width 11  Length 24 mm
Width .433  Length .945 inch
6. Conforms to the various safety
standards
UL/CSA, VDE, TÜV and SEMKO, SEV
approved




Số phần tương tự - LKP1AF-18V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
LKP1AF-12V PANASONIC-LKP1AF-12V Datasheet
63Kb / 3P
1a 10A TV-5 rated power relays
More results


Mô tả tương tự - LKP1AF-18V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nais(Matsushita Electri...
PA1A-5V NAIS-PA1A-5V Datasheet
135Kb / 3P
THE SLIM POWER RELAY
ALA2F12 NAIS-ALA2F12 Datasheet
60Kb / 3P
2 Form A slim power relay
LKS1AF-12 NAIS-LKS1AF-12 Datasheet
46Kb / 3P
250 mW Slim Power Relay
JK1APF-12V NAIS-JK1APF-12V Datasheet
54Kb / 3P
SLIM TYPE POWER RELAY
APE1004H NAIS-APE1004H Datasheet
88Kb / 3P
THE SLIM POWER RELAY
ALD14H NAIS-ALD14H Datasheet
49Kb / 3P
1 Form A Slim Power Relay
logo
Omron Electronics LLC
G2RV OMRON-G2RV Datasheet
852Kb / 12P
Slim Relay
logo
fujitsu semiconductor
FTR-JR FUJITSU-FTR-JR Datasheet
524Kb / 7P
POWER RELAY 1 POLE 16 A-SLIM POWER RELAY
logo
Omron Electronics LLC
G6DN OMRON-G6DN Datasheet
131Kb / 4P
SPST Slim Power Relay for 5 A switching
logo
Panasonic Semiconductor
1075950 PANASONIC-1075950 Datasheet
167Kb / 6P
Slim (7.2mm .283inch), 1 Form A 5A power relay
More results




Giới thiệu về Panasonic Semiconductor


Panasonic S bán dẫn là một công ty con của Panasonic Corporation, một công ty điện tử Nhật Bản.
Bán dẫn Panasonic cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, cảm biến, IC quản lý năng lượng và các thành phần điện tử khác cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được biết đến với sự tập trung vào chất lượng và độ tin cậy, và các sản phẩm của nó được sử dụng rộng rãi trong quản lý năng lượng, ánh sáng và các ứng dụng khác.
Chất bán dẫn Panasonic có hoạt động ở một số quốc gia và là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các thành phần điện tử ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com