công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ETQP4LR68XFC bảng dữ liệu (PDF) - Panasonic Semiconductor

ETQP4LR68XFC Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
tên linh kiện ETQP4LR68XFC
tải về  ETQP4LR68XFC tải về
kích thước tập tin   821.85 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Small mounting size for multi-phase DC/DC converter circuits

ETQP4LR68XFC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ETQP4LR68XFC Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ETQP4LR68XFC
tải về  ETQP4LR68XFC Click to download

kích thước tập tin   821.85 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện Small mounting size for multi-phase DC/DC converter circuits

ETQP4LR68XFC bảng dữ liệu (HTML) - Panasonic Semiconductor


ETQP4LR68XFC Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
●Small type (11.7×10.0×H4.0 mm)
●High power (21 A to 30 A)
●Low loss (DCR : 0.76 to 1.58 mΩ)
●Tighter DCR tolerance (±5 %, ±7 %)
●Suitable for high frequency circuit (up to 1 MHz)
●Low buzz noise due to its gap-less structure
●Shielded construction
●RoHS compliant




Số phần tương tự - ETQP4LR68XFC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
ETQP4LR68XFC PANASONIC-ETQP4LR68XFC Datasheet
66Kb / 2P
Power Choke Coil
logo
International Rectifier
ETQP4LR68XFC IRF-ETQP4LR68XFC Datasheet
978Kb / 35P
HIGHLY EFFICIENT INTEGRATED 9A, SYNCHRONOUS BUCK REGULATOR
More results


Mô tả tương tự - ETQP4LR68XFC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Volgen Kaga Electronics...
VY05-05S30L VOLGEN-VY05-05S30L Datasheet
267Kb / 2P
Small Size, Long-Life, Isolated Type DC-DC Converter
logo
Panasonic Semiconductor
ETQ-P4LR36WFC PANASONIC-ETQ-P4LR36WFC Datasheet
75Kb / 2P
Small mounting size for multi-phase DC-DC converter circuits
logo
Dialog Semiconductor
DA9210 DIALOG-DA9210 Datasheet
3Mb / 90P
Multi-Phase 12 A DC-DC Buck Converter
DA9210 DIALOG-DA9210_16 Datasheet
2Mb / 92P
DA9210 Multi-Phase 12 A DC-DC Buck Converter
DA9213 DIALOG-DA9213 Datasheet
1Mb / 62P
Multi-Phase 5A/Phase DC-DC Buck Converter
logo
MORNSUN Science& Techno...
LDE02-23B03 MORNSUN-LDE02-23B03 Datasheet
1Mb / 5P
2W, ULTRA SMALL SIZE AC/DC converter
logo
Bellnix Co.,Ltd.
BR-S BELLNIX-BR-S Datasheet
218Kb / 1P
Ultra Low Noise, Small Size, Isolated Type DC-DC Converter
logo
Murata Manufacturing Co...
MYMGM1R824ELA5RP MURATA1-MYMGM1R824ELA5RP Datasheet
13Mb / 37P
MonoBKTM, 2 Modules Multi Phase 40A DC-DC Converter
2018
logo
Renesas Technology Corp
DA9210 RENESAS-DA9210 Datasheet
2Mb / 98P
DA9210 Multi-Phase 12 A DC-DC Buck Converter
28-Feb-2022
DA9213 RENESAS-DA9213 Datasheet
1Mb / 63P
Multi-Phase 5A/Phase DC-DC Buck Converter
10-Feb-2022
More results




Giới thiệu về Panasonic Semiconductor


Panasonic S bán dẫn là một công ty con của Panasonic Corporation, một công ty điện tử Nhật Bản.
Bán dẫn Panasonic cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, cảm biến, IC quản lý năng lượng và các thành phần điện tử khác cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được biết đến với sự tập trung vào chất lượng và độ tin cậy, và các sản phẩm của nó được sử dụng rộng rãi trong quản lý năng lượng, ánh sáng và các ứng dụng khác.
Chất bán dẫn Panasonic có hoạt động ở một số quốc gia và là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các thành phần điện tử ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com