công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ABT-407-RC bảng dữ liệu (PDF) - Multicomp Pro

ABT-407-RC Datasheet PDF - Multicomp Pro
tên linh kiện ABT-407-RC
tải về  ABT-407-RC tải về
kích thước tập tin   120.68 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
Giải thích chi tiết về linh kiện Electromechanical Audio Transducer 1.5V

ABT-407-RC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ABT-407-RC Datasheet PDF - Multicomp Pro

tên linh kiện ABT-407-RC
tải về  ABT-407-RC Click to download

kích thước tập tin   120.68 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
Giải thích chi tiết về linh kiện Electromechanical Audio Transducer 1.5V

ABT-407-RC bảng dữ liệu (HTML) - Multicomp Pro


ABT-407-RC Thông tin chi tiết sản phẩm

[Features]
• Wave solder and wash NOT allowed
Dimensions : Millimetres (Inches) • Black in colour
Tolerance : ± 0.5mm • Housing material : Noryl




Số phần tương tự - ABT-407-RC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ABT-402-RC ETC2-ABT-402-RC Datasheet
130Kb / 1P
Low power consumption
logo
Multicomp Pro
ABT-402-RC MULTICOMP-ABT-402-RC Datasheet
876Kb / 5P
Piezo Transducers
08/09/23 V1.1
ABT-405-RC MULTICOMP-ABT-405-RC Datasheet
876Kb / 5P
Piezo Transducers
08/09/23 V1.1
More results


Mô tả tương tự - ABT-407-RC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
CEP-1106 CUI-CEP-1106 Datasheet
398Kb / 5P
piezo audio transducer
CEP-1116 CUI-CEP-1116 Datasheet
361Kb / 5P
piezo audio transducer
CEP-1126 CUI-CEP-1126 Datasheet
360Kb / 5P
piezo audio transducer
CEP-1130 CUI-CEP-1130 Datasheet
272Kb / 5P
piezo audio transducer
CPE-121 CUI-CPE-121 Datasheet
278Kb / 5P
piezo audio transducer
CPE-267 CUI-CPE-267 Datasheet
278Kb / 5P
piezo audio transducer
CPE-503 CUI-CPE-503 Datasheet
341Kb / 5P
piezo audio transducer
CPE-827 CUI-CPE-827 Datasheet
225Kb / 5P
piezo audio transducer
logo
List of Unclassifed Man...
ABT-414-RC ETC2-ABT-414-RC Datasheet
254Kb / 1P
Electromechanical Audio Transducer 6V
logo
CUI INC
CPE-1785 CUI-CPE-1785 Datasheet
179Kb / 4P
PIEZO AUDIO TRANSDUCER
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com