công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX17227A bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

MAX17227A Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện MAX17227A
tải về  MAX17227A tải về
kích thước tập tin   410.96 Kbytes
Page   21 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown

MAX17227A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MAX17227A Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện MAX17227A
tải về  MAX17227A Click to download

kích thước tập tin   410.96 Kbytes
Page   21 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown

MAX17227A bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices


MAX17227A Thông tin chi tiết sản phẩm

Benefits and Features
● 350nA Quiescent Supply Current from Output
● Output Short-Circuit Protection
● True Shutdown Mode
• 1nA Shutdown Current
• Output Disconnects from Input
• No Reverse-Current with Any Voltage on VOUT
● 96% Peak Efficiency, 90% or Higher at 500μA
● Typical 850mA Output Current at 5.0V (VIN = 3.0V)
● 400mV to 5.5V Input Range, Up to 5.35V in
Regulation
● 880mV Minimum Startup Voltage
● Single Resistor Adjustable Output Voltage
• 2.3V to 5.2V Output Voltage Range with 100mV
steps
• 5.4V, 5.5V Output Voltage Settings Available
● 2A Peak Inductor Current Limit
● Thermal Shutdown Protection
● Multiple Package Options:
• 1.58mm x 0.89mm, 0.4mm pitch, 6-bump (3 x 2)
WLP
• 2mm x 2mm 8-pin TDFN
● -40°C to +125°C Operating Temperature Range




Số phần tương tự - MAX17227A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX17227A MAXIM-MAX17227A Datasheet
414Kb / 6P
MAX17227A TDFN EV kit
2020
MAX17227A MAXIM-MAX17227A Datasheet
618Kb / 22P
400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown
Rev 2, 7/21
MAX17227AANT+ MAXIM-MAX17227AANT+ Datasheet
618Kb / 22P
400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown
Rev 2, 7/21
MAX17227AATA+ MAXIM-MAX17227AATA+ Datasheet
618Kb / 22P
400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown
Rev 2, 7/21
MAX17227A MAXIM-MAX17227A_V01 Datasheet
618Kb / 22P
400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown
Rev 2, 7/21
More results


Mô tả tương tự - MAX17227A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX17220 MAXIM-MAX17220 Datasheet
920Kb / 23P
400mV to 5.5V Input, nanoPower Synchronous Boost Converter with True Shutdown
Rev 3; 7/17
MAX17250 MAXIM-MAX17250 Datasheet
1Mb / 13P
2.7V to 18V Input, Boost Converter with 0.1μA True Shutdown, Short-Circuit Protection and Selectable Input Current Limit
Rev 2; 10/19
MAX17222EVKIT MAXIM-MAX17222EVKIT Datasheet
484Kb / 7P
400mV to 5.5V Input Range
Rev 5; 9/20
MAXM17225 MAXIM-MAXM17225 Datasheet
879Kb / 14P
Tiny, 0.4V to 5.5V Input, 300nA IQ, nanoPower Boost Module with True Shutdown
19-101160; Rev 1; 8/21
MAX77813 MAXIM-MAX77813 Datasheet
1Mb / 30P
5.5V Input, 2A, High-Efficiency Buck-Boost Converter
2019
MAX77801 MAXIM-MAX77801_V01 Datasheet
1Mb / 31P
5.5V Input, 2A, High-Efficiency Buck-Boost Converter
2019
MAX17220 MAXIM-MAX17220_V01 Datasheet
946Kb / 23P
400mV to 5.5V Input, nanoPower Synchronous Boost Converter with True Shutdown
2019
MAX17227A MAXIM-MAX17227A_V01 Datasheet
618Kb / 22P
400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown
Rev 2, 7/21
logo
Analog Devices
MAX18000 AD-MAX18000 Datasheet
1Mb / 17P
500mV to 5.5V Input nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection
Rev 0; 2/23
MAX18002 AD-MAX18002 Datasheet
1Mb / 17P
500mV to 5.5V Input, Ultrasonic Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown
Rev 0; 1/23
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com