công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LT1171IQ#PBF bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

LT1171IQ#PBF Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện LT1171IQ#PBF
tải về  LT1171IQ#PBF tải về
kích thước tập tin   335.98 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 100kHz, 5A, 2.5A and 1.25A High Efficiency Switching Regulators

LT1171IQ#PBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LT1171IQ#PBF Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện LT1171IQ#PBF
tải về  LT1171IQ#PBF Click to download

kích thước tập tin   335.98 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 100kHz, 5A, 2.5A and 1.25A High Efficiency Switching Regulators

LT1171IQ#PBF bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices


LT1171IQ#PBF Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Wide Input Voltage Range: 3V to 60V
Low Quiescent Current: 6mA
Internal 5A Switch
(2.5A for LT1171, 1.25A for LT1172)
Shutdown Mode Draws Only 50μA Supply Current
Very Few External Parts Required
Self-Protected Against Overloads
Operates in Nearly All Switching Topologies
Flyback-Regulated Mode Has Fully Floating Outputs
Comes in Standard 5-Pin Packages
LT1172 Available in 8-Pin MiniDIP and
Surface Mount Packages
n Can Be Externally Synchronized




Số phần tương tự - LT1171IQ#PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Linear Technology
LT1171IQ LINER-LT1171IQ Datasheet
266Kb / 20P
100kHz, 5A, 2.5A and 1.25A High Efficiency Switching Regulators
More results


Mô tả tương tự - LT1171IQ#PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Linear Technology
LT1070 LINER-LT1070 Datasheet
314Kb / 12P
5A and 2.5A High Efficiency Switching Regulators
LT1170 LINER-LT1170 Datasheet
266Kb / 20P
100kHz, 5A, 2.5A and 1.25A High Efficiency Switching Regulators
LT1070 LINER-LT1070_1 Datasheet
212Kb / 12P
5A and 2.5A High Efficiency Switching Regulators
logo
Unisonic Technologies
P2172 UTC-P2172 Datasheet
180Kb / 7P
100KHZ, 1.25A HIGH EFFICIENCY SWITCHING REGULATORS
logo
Linear Technology
LT1070 LINER-LT1070_15 Datasheet
218Kb / 12P
5A and 2.5A High Efficiency Switching Regulators
LT1071 LINER-LT1071_15 Datasheet
218Kb / 12P
5A and 2.5A High Efficiency Switching Regulators
LT1170 LINER-LT1170_15 Datasheet
236Kb / 24P
100kHz, 5A, 2.5A and 1.25A High Efficiency Switching Regulators
LT1171 LINER-LT1171_15 Datasheet
236Kb / 24P
100kHz, 5A, 2.5A and 1.25A High Efficiency Switching Regulators
LT1172 LINER-LT1172_15 Datasheet
236Kb / 24P
100kHz, 5A, 2.5A and 1.25A High Efficiency Switching Regulators
logo
Unisonic Technologies
P2172 UTC-P2172_15 Datasheet
180Kb / 7P
100KHZ, 1.25A HIGH EFFICIENCY SWITCHING REGULATORS
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com