công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LT3083EFE#PBF bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

LT3083EFE#PBF Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện LT3083EFE#PBF
tải về  LT3083EFE#PBF tải về
kích thước tập tin   1077.72 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator

LT3083EFE#PBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LT3083EFE#PBF Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện LT3083EFE#PBF
tải về  LT3083EFE#PBF Click to download

kích thước tập tin   1077.72 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator

LT3083EFE#PBF bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices


LT3083EFE#PBF Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
Outputs May be Paralleled for Higher Current and
Heat Spreading
Output Current: 3A
Single Resistor Programs Output Voltage
50μA Set PiCurrent: 1% Initial Accuracy
Output Adjustable to 0V
Low Output Noise: 40μVRMS (10Hz to 100kHz)
Wide Input Voltage Range: 1.2V to 23V
(DD-Pak and TO-220 Packages)
Low Dropout Voltage: 310mV
<1mV Load Regulation
<0.001%/V Line Regulation
Minimum Load Current: 1mA
Stable with Minimum 10μF Ceramic Capacitor
Current Limit with Foldback and Overtemperature
Protection
Available i16-Lead TSSOP, 12-Lead 4mm × 4mm
DFN, 5-Lead TO-220 and 5-Lead Surface Mount
DD-PAK Packages




Số phần tương tự - LT3083EFE#PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Linear Technology
LT3083EFE LINER-LT3083EFE Datasheet
264Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3083EFE LINER-LT3083EFE Datasheet
351Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
More results


Mô tả tương tự - LT3083EFE#PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Linear Technology
LT3085 LINER-LT3085 Datasheet
289Kb / 28P
Adjustable 500mA Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3085 LINER-LT3085_10 Datasheet
297Kb / 28P
Adjustable 500mA Single Resistor Low Dropout Regulator
RH3080MK LINER-RH3080MK Datasheet
69Kb / 2P
Adjustable 0.9A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3083 LINER-LT3083 Datasheet
264Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3083EDF LINER-LT3083EDF Datasheet
351Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
RH1085MK LINER-RH1085MK_15 Datasheet
78Kb / 2P
3A Low Dropout Positive Adjustable Regulator
RH3080MK LINER-RH3080MK_15 Datasheet
137Kb / 6P
Adjustable 0.9A Single Resistor Low Dropout Regulator
RH3083MK LINER-RH3083MK_15 Datasheet
248Kb / 6P
Adjustable 2.8A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3083 LINER-LT3083_15 Datasheet
412Kb / 28P
Adjustable 3A Single Resistor Low Dropout Regulator
LT3085 LINER-LT3085_15 Datasheet
302Kb / 28P
Adjustable 500mA Single Resistor Low Dropout Regulator
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com