công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NX7002BKHH bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

NX7002BKHH Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện NX7002BKHH
tải về  NX7002BKHH tải về
kích thước tập tin   274.77 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 60 V, N-channel Trench MOSFET

NX7002BKHH Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NX7002BKHH Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện NX7002BKHH
tải về  NX7002BKHH Click to download

kích thước tập tin   274.77 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện 60 V, N-channel Trench MOSFET

NX7002BKHH bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


NX7002BKHH Thông tin chi tiết sản phẩm

General description
N-channel enhancement mode Field-Effect Transistor (FET) in a leadless ultra small DFN0606-3
(SOT8001) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package using Trench MOSFET technology.
Features and benefits
• Logic-level compatible
• Very fast switching
• Trench MOSFET technology
• ElectroStatic Discharge (ESD) protection > 2 kV HBM
• Leadless ultra small and ultra thin SMD plastic package: 0.62 x 0.62 x 0.37 mm
Applications
• Relay driver
• High-speed line driver
• Low-side load switch
• Switching circuits




Số phần tương tự - NX7002BKHH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
NX7002BKH NEXPERIA-NX7002BKH Datasheet
278Kb / 14P
60 V, N-channel Trench MOSFET
6 February 2023
NX7002BKH NEXPERIA-NX7002BKH Datasheet
11Mb / 234P
Discrete and MOSFET components, analog & logic ICs
NX7002BKH NEXPERIA-NX7002BKH Datasheet
11Mb / 234P
Discrete and MOSFET components, analog & logic ICs
January 2020
More results


Mô tả tương tự - NX7002BKHH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
NX7002BK PHILIPS-NX7002BK_15 Datasheet
273Kb / 16P
60 V, N-channel Trench MOSFET
12 May 2015
logo
Nexperia B.V. All right...
NX7002BK NEXPERIA-NX7002BK Datasheet
733Kb / 16P
60 V, N-channel Trench MOSFET
PMV450ENEA NEXPERIA-PMV450ENEA Datasheet
733Kb / 16P
60 V, N-channel Trench MOSFET
PMN230ENEA NEXPERIA-PMN230ENEA Datasheet
270Kb / 14P
60 V, N-channel Trench MOSFET
26 April 2019
PMN40SNA NEXPERIA-PMN40SNA Datasheet
288Kb / 15P
60 V, N-channel Trench MOSFET
8 April 2021
PMCM950ENE NEXPERIA-PMCM950ENE Datasheet
475Kb / 14P
60 V, N-channel Trench MOSFET
13 May 2019
PMN120ENE NEXPERIA-PMN120ENE Datasheet
270Kb / 15P
60 V, N-channel Trench MOSFET
14 December 2017
PMV164ENE NEXPERIA-PMV164ENE Datasheet
273Kb / 15P
60 V, N-channel Trench MOSFET
29 November 2021
PMV88ENE NEXPERIA-PMV88ENE Datasheet
270Kb / 15P
60 V, N-channel Trench MOSFET
29 November 2021
PMX800ENE NEXPERIA-PMX800ENE Datasheet
274Kb / 14P
60 V, N-channel Trench MOSFET
12 July 2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com