công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STEU100-24 bảng dữ liệu (PDF) - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

STEU100-24 Datasheet PDF - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
tên linh kiện STEU100-24
tải về  STEU100-24 tải về
kích thước tập tin   411.73 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BLOCK [BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH]
Trang chủ  www.block.eu
Logo BLOCK - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Giải thích chi tiết về linh kiện Control- and safety isolating transformer

STEU100-24 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
STEU100-24 Datasheet PDF - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

tên linh kiện STEU100-24
tải về  STEU100-24 Click to download

kích thước tập tin   411.73 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BLOCK [BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH]
Trang chủ  www.block.eu
Logo BLOCK - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Giải thích chi tiết về linh kiện Control- and safety isolating transformer

STEU100-24 bảng dữ liệu (HTML) - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH


STEU100-24 Thông tin chi tiết sản phẩm

Dual input voltage 230 and 400 Vac
Very good switch-on behaviour thanks to reduced starting currents
High power density due to a compact construction design
Primary side ±15 V tappings for voltage adjustment
Very good corrosion protection and low noise thanks to vacuum
impregnation
Quick to cable up thanks to the use of spring-clamp terminals
Contact protected screw connection terminals complying with UVV BGV A3
Simple mounting thanks to robust metal footplate with oval slots
Up to 250 VA with combination footplate for bolted and rail mounting




Số phần tương tự - STEU100-24

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BLOCK Transformatoren-E...
STEU100-23 BLOCK-STEU100-23 Datasheet
411Kb / 2P
Control- and isolating transformer
More results


Mô tả tương tự - STEU100-24

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Filtran LTD
TEW6038 FILTRAN-TEW6038 Datasheet
31Kb / 1P
Wide Band Isolating/Matching Transformer
logo
List of Unclassifed Man...
DS44049 ETC2-DS44049 Datasheet
712Kb / 1P
SAFETY ISOLATING TRANSFORMER
DS44094 ETC1-DS44094 Datasheet
721Kb / 1P
SAFETY ISOLATING TRANSFORMER
logo
Hammond Manufacturing L...
171A HAMMOND-171A Datasheet
61Kb / 1P
Isolating Line Transformer
logo
MORNSUN Science& Techno...
TSX00-EX MORNSUN-TSX00-EX Datasheet
453Kb / 3P
Isolating / Safety Switching Barrier
TSX01-EX MORNSUN-TSX01-EX Datasheet
461Kb / 3P
Isolating / Safety Switching Barrier
logo
ETAL Group
808-H ETAL-808-H Datasheet
136Kb / 2P
Printed circuit boards and components, safety and control systems
logo
Cynergy3 Co
SC420TWHL CYNERGY3-SC420TWHL Datasheet
66Kb / 1P
mA and Voltage Input Isolating Terminals
logo
Omron Electronics LLC
G9SE OMRON-G9SE Datasheet
2Mb / 20P
Compact and Simple Safety Control
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
S1SD-1AI-1U.1 PF-S1SD-1AI-1U.1 Datasheet
813Kb / 4P
Isolating Amplifier
2022-01-10
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com