công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC346ALC3B bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

HMC346ALC3B Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện HMC346ALC3B_V01
tải về  HMC346ALC3B tải về
kích thước tập tin   600.63 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện GaAs MMIC VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR, DC - 18 GHz

HMC346ALC3B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HMC346ALC3B Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện HMC346ALC3B_V01
tải về  HMC346ALC3B Click to download

kích thước tập tin   600.63 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện GaAs MMIC VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR, DC - 18 GHz

HMC346ALC3B bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices


HMC346ALC3B Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Wide Bandwidth: DC - 18 GHz
Low Phase Shift vs. Attenuation
30 dB Attenuation Range
Simplified Voltage Control
RoHS Compliant 3 x 3 mm SMT Package




Số phần tương tự - HMC346ALC3B_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
HMC346ALC3B AD-HMC346ALC3B Datasheet
918Kb / 4P
GaAs MMIC VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR, DC - 18 GHz
More results


Mô tả tương tự - HMC346ALC3B_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Industries
AV850M1-00 ALPHA-AV850M1-00 Datasheet
77Kb / 2P
18-50 GHz GaAs MMIC Voltage Variable Attenuator
AV850M2-00 ALPHA-AV850M2-00 Datasheet
43Kb / 2P
18-40 GHz GaAs MMIC Voltage Variable Attenuator
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC346 HITTITE-HMC346 Datasheet
252Kb / 6P
GaAs MMIC VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR, DC - 20 GHz
logo
List of Unclassifed Man...
HMC346LC3B ETC1-HMC346LC3B Datasheet
360Kb / 6P
GaAs MMIC VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR, DC - 18 GHz
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC121 HITTITE-HMC121 Datasheet
100Kb / 4P
GaAs MMIC VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR DC - 15 GHz
HMC346 HITTITE-HMC346_07 Datasheet
265Kb / 6P
GaAs MMIC VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR, DC - 20 GHz
HMC346LP3 HITTITE-HMC346LP3_06 Datasheet
369Kb / 6P
GaAs MMIC VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR, DC - 14 GHz
HMC346LC3B HITTITE-HMC346LC3B Datasheet
242Kb / 6P
GaAs MMIC VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR, DC - 18 GHz
logo
Analog Devices
HMC346ALC3B AD-HMC346ALC3B Datasheet
918Kb / 4P
GaAs MMIC VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR, DC - 18 GHz
HMC346ALP3 AD-HMC346ALP3 Datasheet
903Kb / 4P
GaAs MMIC VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR, DC - 14 GHz
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com