công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1457J1202EBK bảng dữ liệu (PDF) - Hammond Manufacturing Ltd.

1457J1202EBK Datasheet PDF - Hammond Manufacturing Ltd.
tên linh kiện 1457J1202EBK
tải về  1457J1202EBK tải về
kích thước tập tin   259.78 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Trang chủ  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện EMI/RFI Shielded Extruded Aluminum Enclosures 1457-EMI Series EMI Gaskets, Heavy Duty, Optional Wall-Mounting Flanges

1457J1202EBK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1457J1202EBK Datasheet PDF - Hammond Manufacturing Ltd.

tên linh kiện 1457J1202EBK
tải về  1457J1202EBK Click to download

kích thước tập tin   259.78 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Trang chủ  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện EMI/RFI Shielded Extruded Aluminum Enclosures 1457-EMI Series EMI Gaskets, Heavy Duty, Optional Wall-Mounting Flanges

1457J1202EBK bảng dữ liệu (HTML) - Hammond Manufacturing Ltd.


1457J1202EBK Thông tin chi tiết sản phẩm

Key Features:
Heavy duty extruded enclosures designed to house P.C. boards or for equipment
interfacing.
Sized for standard Eurocards.
P.C. boards mount horizontally by sliding into internal slots extruded into the enclosure
body.
Rugged body constructed from one piece, extruded aluminum with a minimum thickness
of .06” (1.5 mm).
Extruded aluminum body includes a recessed area for labels or membrane keypad.
Diecast aluminum end panels are rugged - yet easy to machine. Front & rear gasket is a
full perimeter conductive foam/fabric made of a Ni/Cu (nickel/copper) and CPSA
(conductive pressure sensitive adhesive).
Designed to meet IP 54 ratings.
Choice of two versions - end panels without flange or with flange (for shelf or wall
mounting).




Số phần tương tự - 1457J1202EBK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hammond Manufacturing L...
1457J1202EBK HAMMOND-1457J1202EBK Datasheet
258Kb / 3P
EMI/RFI Shielded Extruded Aluminum Enclosures 1457-EMI Series EMI Gaskets, Heavy Duty, Optional Wall-Mounting Flanges
1/2/2019
1457J1202EBK HAMMOND-1457J1202EBK Datasheet
261Kb / 3P
EMI/RFI Shielded Extruded Aluminum Enclosures 1457-EMI Series EMI Gaskets, Heavy Duty, Optional Wall-Mounting Flanges
12/9/21, 1:51 AM
More results


Mô tả tương tự - 1457J1202EBK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Glenair, Inc.
319AS120XN08 GLENAIR-319AS120XN08 Datasheet
297Kb / 2P
Composite EMI/RFI Backshell
559-002-02 GLENAIR-559-002-02 Datasheet
31Kb / 1P
EMI/Environmental Gaskets
M85049-78-09N01 GLENAIR-M85049-78-09N01 Datasheet
80Kb / 1P
EMI/RFI Environmental Backshell
440AH075NF08 GLENAIR-440AH075NF08_08 Datasheet
507Kb / 2P
EMI/RFI Banding Adapter
logo
Amphenol Corporation
M85049-10-49W AMPHENOL-M85049-10-49W Datasheet
4Mb / 33P
ENVIRONMENTAL EMI / RFI BACKSHELL
logo
Hammond Manufacturing L...
SCGM4 HAMMOND-SCGM4 Datasheet
240Kb / 5P
Watertight - Thick Wall - Diecast Aluminum Enclosures Heavy Duty (1590Z Series)
logo
Glenair, Inc.
249-005 GLENAIR-249-005 Datasheet
72Kb / 1P
EMI/RFI Backshell
249-006 GLENAIR-249-006 Datasheet
72Kb / 1P
EMI/RFI Backshell
logo
Sangdest Microelectroni...
120NQ600-1 SMC-120NQ600-1 Datasheet
276Kb / 4P
Reduced RFI and EMI
logo
Hammond Manufacturing L...
1455 HAMMOND-1455 Datasheet
509Kb / 7P
Extruded Aluminum Enclosures
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com