công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADIS16505-3BMLZ bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

ADIS16505-3BMLZ Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện ADIS16505-3BMLZ
tải về  ADIS16505-3BMLZ tải về
kích thước tập tin   792.36 Kbytes
Page   41 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện Precision, Miniature MEMS IMU

ADIS16505-3BMLZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ADIS16505-3BMLZ Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện ADIS16505-3BMLZ
tải về  ADIS16505-3BMLZ Click to download

kích thước tập tin   792.36 Kbytes
Page   41 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện Precision, Miniature MEMS IMU

ADIS16505-3BMLZ bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices


ADIS16505-3BMLZ Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
Triaxial, digital gyroscope ±125°/sec, ±500°/sec, ±2000°/sec dynamic range models 2.3°/hr in-run bias stability (ADIS16505-1) 0.13°/√hr angular random walk, x-axis and y-axis, 1 σ
(ADIS16505-1) ±0.25° axis to axis misalignment error
Triaxial, digital accelerometer, ±78.4 m/sec² dynamic range
26.5 μm/sec² in-run bias stability (x-axis and y-axis) Triaxial, delta angle and delta velocity outputs
Factory calibrated sensitivity, bias, and axial alignment
Calibration temperature range: −40°C to +85°C SPI compatible data communications
Programmable operation and control Automatic and manual bias correction controls
Data ready indicator for synchronous data acquisition External sync modes: direct, scaled, and output
On demand self-test of inertial sensors
On demand self-test of flash memory
Single-supply operation (VDD): 3.0 V to 3.6 V
14,700 m/sec2 mechanical shock survivability
Operating temperature range: −40°C to +105°C

APPLICATIONS
Navigation, stabilization, and instrumentation
Unmanned and autonomous vehicles
Smart agriculture and construction machinery
Factory/industrial automation, robotics Virtual/augmented reality
Internet of Moving Things




Số phần tương tự - ADIS16505-3BMLZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADIS16505-3BMLZ AD-ADIS16505-3BMLZ Datasheet
801Kb / 41P
Precision, Miniature MEMS IMU
7/2020-Rev. A to Rev. B
More results


Mô tả tương tự - ADIS16505-3BMLZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cirrus Logic
CS7331 CIRRUS-CS7331 Datasheet
168Kb / 10P
Miniature Bottom Port Analog MEMS Microphone
CS7331P CIRRUS-CS7331P Datasheet
174Kb / 11P
Miniature Bottom Port Analog MEMS Microphone
logo
Analog Devices
ADIS16500 AD-ADIS16500 Datasheet
778Kb / 40P
Precision, Miniature MEMS IMU
6/2020-Rev. 0 to Rev. A
ADIS16505 AD-ADIS16505 Datasheet
801Kb / 41P
Precision, Miniature MEMS IMU
7/2020-Rev. A to Rev. B
ADIS16507 AD-ADIS16507 Datasheet
941Kb / 42P
Precision, Miniature MEMS IMU
7/2020-Rev. 0 to Rev. A
ADIS16465 AD-ADIS16465 Datasheet
749Kb / 33P
Precision MEMS IMU Module
4/2020-Rev. B to Rev. C
ADIS16467 AD-ADIS16467 Datasheet
758Kb / 34P
Precision MEMS IMU Module
2/2020-Rev. B to Rev. C
ADIS16470 AD-ADIS16470 Datasheet
1Mb / 36P
Wide Dynamic Range, Miniature MEMs IMU
4/2019-Rev. B to Rev. C
ADIS16475 AD-ADIS16475 Datasheet
1Mb / 37P
Precision, Miniature MEMs IMU
4/2020-Rev. C to Rev. D
ADIS16477 AD-ADIS16477 Datasheet
970Kb / 37P
Precision, Miniature MEMs IMU
4/2020-Rev. C to Rev. D
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com