công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AA.212.201111 bảng dữ liệu (PDF) - Taoglas antenna solutions

AA.212.201111 Datasheet PDF - Taoglas antenna solutions
tên linh kiện AA.212.201111
tải về  AA.212.201111 tải về
kích thước tập tin   5093.9 Kbytes
Page   25 Pages
nhà sản xuất  TAOGLAS [Taoglas antenna solutions]
Trang chủ  http://www.taoglas.com
Logo TAOGLAS - Taoglas antenna solutions
Giải thích chi tiết về linh kiện MagmaX

AA.212.201111 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AA.212.201111 Datasheet PDF - Taoglas antenna solutions

tên linh kiện AA.212.201111
tải về  AA.212.201111 Click to download

kích thước tập tin   5093.9 Kbytes
Page   25 Pages
nhà sản xuất  TAOGLAS [Taoglas antenna solutions]
Trang chủ  http://www.taoglas.com
Logo TAOGLAS - Taoglas antenna solutions
Giải thích chi tiết về linh kiện MagmaX

AA.212.201111 bảng dữ liệu (HTML) - Taoglas antenna solutions


AA.212.201111 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
GNSS L1,L2 and L-Band External Antenna

Features:
Low-profile Housing
Antenna Covering L1,L2 and L-Band
IP67 Waterproof Enclosure
Dims: 63.2mm x 67.2mm x 26.5 mm
Cable: 2m of RG-174
Connector: SMA(M)ST
Custom Cables and Connectors Available
RoHS & Reach Compliant




Số phần tương tự - AA.212.201111

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taoglas antenna solutio...
AA.215.201111 TAOGLAS-AA.215.201111 Datasheet
4Mb / 24P
MagmaX
Revision: A 2024-06-14
More results


Mô tả tương tự - AA.212.201111

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taoglas antenna solutio...
AA171301111 TAOGLAS-AA171301111 Datasheet
834Kb / 19P
MagmaX IP67 GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou Low Axial Ratio
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com