công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

02-912.2 bảng dữ liệu (PDF) - EAO AG.

02-912.2 Datasheet PDF - EAO AG.
tên linh kiện 02-912.2
tải về  02-912.2 tải về
kích thước tập tin   296.44 Kbytes
Page   21 Pages
nhà sản xuất  EAO [EAO AG.]
Trang chủ  https://eao.com/
Logo EAO - EAO AG.
Giải thích chi tiết về linh kiện Switches and Indicators

02-912.2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
02-912.2 Datasheet PDF - EAO AG.

tên linh kiện 02-912.2
tải về  02-912.2 Click to download

kích thước tập tin   296.44 Kbytes
Page   21 Pages
nhà sản xuất  EAO [EAO AG.]
Trang chủ  https://eao.com/
Logo EAO - EAO AG.
Giải thích chi tiết về linh kiện Switches and Indicators

02-912.2 bảng dữ liệu (HTML) - EAO AG.


02-912.2 Thông tin chi tiết sản phẩm

The Series 01 illuminated pushbuttons are equipped with snapaction,
low level switching elements.
In addition to the standard contacts (gold-plated silver), on request
silver contacts for switching elements 2.8 mm plug-in terminals are
available. The front dimensions of these units are 18 x 24 mm,
18 x 18 mm or 18 mm dia.
In addition to a number of illuminated pushbuttons, the customer can
choose from a wide range of other units and accessories having the
same front and mounting dimensions.




Số phần tương tự - 02-912.2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EAO AG.
02-912.2 EAO-02-912.2 Datasheet
2Mb / 60P
Switches and Indicators
07.2009
02-912.2 EAO-02-912.2 Datasheet
668Kb / 26P
Switches and Indicators
09.2009
02-912.2 EAO-02-912.2 Datasheet
1Mb / 32P
Switches and Indicators
06.2009
02-912.2 EAO-02-912.2 Datasheet
2Mb / 64P
Switches and Indicators
01.2010
02-912.2 EAO-02-912.2 Datasheet
2Mb / 76P
Product Assembly
11.2009
More results


Mô tả tương tự - 02-912.2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
5082-7300 HP-5082-7300 Datasheet
145Kb / 6P
Hexadecimal and Numeric Indicators
logo
Rohm
BD7844AEFV ROHM-BD7844AEFV Datasheet
332Kb / 14P
LED Driver for Indicators and Signage
logo
Pasternack Enterprises,...
PE7149 PASTERNACK-PE7149 Datasheet
119Kb / 1P
N SPDT RELAY SWITCH HOT SWITCHES INDICATORS & PULSE LATCHING
logo
Honeywell Solid State E...
AML51 HONEYWELL-AML51 Datasheet
650Kb / 5P
Manual Switches Buttons Lens for Switches and Indicators
logo
Honeywell Accelerometer...
2A70 HONEYWELL-ACC-2A70 Datasheet
1Mb / 11P
Pushbutton Switches and Indicators
AML51-R10B HONEYWELL-ACC-AML51-R10B Datasheet
650Kb / 5P
Buttons/Lens for Switches and Indicators
logo
ATMEL Corporation
AT83SND2CMP3 ATMEL-AT83SND2CMP3_14 Datasheet
1Mb / 98P
CRC Error and MPEG Frame Synchronization Indicators
logo
STMicroelectronics
EVAL6480H STMICROELECTRONICS-EVAL6480H Datasheet
1Mb / 12P
FLAG and BUSY LED indicators
14-Sep-2012
logo
Honeywell Solid State E...
2C207 HONEYWELL-2C207 Datasheet
1Mb / 11P
Pushbutton Switches and Indicators
logo
Micropac Industries
62035 MICROPAC-62035_V01 Datasheet
131Kb / 2P
JAN AND JANTX QUALIFIED, HERMETIC LED INDICATORS
09/22/03
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com