công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XUJ718 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

XUJ718 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện XUJ718
tải về  XUJ718 tải về
kích thước tập tin   518.92 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện XU Family of Low Phase Noise Quartz-based PLL Oscillators

XUJ718 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
XUJ718 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện XUJ718
tải về  XUJ718 Click to download

kích thước tập tin   518.92 Kbytes
Page   20 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện XU Family of Low Phase Noise Quartz-based PLL Oscillators

XUJ718 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


XUJ718 Thông tin chi tiết sản phẩm

▪ Frequency range: 0.016MHz to 1500MHz[1]
▪ Output types: LVDS, LVPECL, HCSL, LVCMOS
▪ Supply voltage options: 1.8V, 2.5V, or 3.3V
▪ Phase jitter (1.875MHz to 20MHz): 100fs typical
▪ Phase jitter (12kHz to 20MHz): 300fs typical
▪ Package options:
• 5.0 × 3.2 × 1.2 mm
• 7.0 × 5.0 × 1.3 mm
▪ Operating temperature: -20°C to +70°C
• Frequency stability options: ±20, ±25, ±50, or ±100 ppm
▪ Operating temperature: -40°C to +85°C
• Frequency stability options: ±25, ±50, or ±100 ppm
▪ Operating temperature: -40°C to +105°C
• Frequency stability options: ±50 or ±100 ppm




Số phần tương tự - XUJ718

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
XUJ718 IDT-XUJ718 Datasheet
288Kb / 12P
IDT XO LVPECL Crystal Oscillator
More results


Mô tả tương tự - XUJ718

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
FE-103A ETC2-FE-103A Datasheet
339Kb / 2P
LOW PHASE NOISE QUARTZ OSCILLATORS
logo
Crystek Corporation
CCHD-950 CRYSTEKCRYSTAL-CCHD-950 Datasheet
906Kb / 2P
Ultra-Low Phase Noise Oscillators
logo
Nel Frequency Controls,...
AA-A3DDXXX-X NEL-AA-A3DDXXX-X Datasheet
161Kb / 3P
of crystal oscillators (XO) provides low phase noise LVDS complementary outputs
AA-XAEXXX-X NEL-AA-XAEXXX-X Datasheet
150Kb / 4P
of quartz crystal oscillators provide excellent temperature stability with LVDS complementary outputs and very low phase noise
logo
Integrated Device Techn...
ICS670-04 IDT-ICS670-04 Datasheet
198Kb / 7P
Patented PLL with low phase noise
XA IDT-XA Datasheet
481Kb / 20P
XA Family of Low Phase Noise Quartz-based PLL Oscillators
XL IDT-XL_18 Datasheet
623Kb / 27P
XL Family of Low Phase Noise Quartz-based PLL Oscillators
XU IDT-XU Datasheet
458Kb / 21P
XU Family of Low Phase Noise Quartz-based PLL Oscillators
logo
Crystek Corporation
CVHD-950 CRYSTEKCRYSTAL-CVHD-950 Datasheet
580Kb / 3P
Ultra-Low Phase Noise Oscillators
logo
Abracon Corporation
ABX0101 ABRACON-ABX0101 Datasheet
57Kb / 5P
Low Phase Noise PLL Clock Multiplier
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com