công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC44005A6W-FPTLWS-V2 bảng dữ liệu (PDF) - Midas Components

MC44005A6W-FPTLWS-V2 Datasheet PDF - Midas Components
tên linh kiện MC44005A6W-FPTLWS-V2
tải về  MC44005A6W-FPTLWS-V2 tải về
kích thước tập tin   1271.41 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  MIDASDISPLAYS [Midas Components]
Trang chủ  https://midasdisplays.com/
Logo MIDASDISPLAYS - Midas Components
Giải thích chi tiết về linh kiện 5mm Character Height LCD Module

MC44005A6W-FPTLWS-V2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC44005A6W-FPTLWS-V2 Datasheet PDF - Midas Components

tên linh kiện MC44005A6W-FPTLWS-V2
tải về  MC44005A6W-FPTLWS-V2 Click to download

kích thước tập tin   1271.41 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  MIDASDISPLAYS [Midas Components]
Trang chủ  https://midasdisplays.com/
Logo MIDASDISPLAYS - Midas Components
Giải thích chi tiết về linh kiện 5mm Character Height LCD Module

MC44005A6W-FPTLWS-V2 bảng dữ liệu (HTML) - Midas Components


MC44005A6W-FPTLWS-V2 Thông tin chi tiết sản phẩm

Display Features
Character Count 4 x 40
Appearance Black on White
Logic Voltage 5V
Interface SPI
Font Set English / Japanese
Display Mode Transflective
Character Height 4.89mm
LC Type FSTN
Module Size 190.00 x 54.00 x 13.00mm
Operating Temperature -20°C ~ +70°C
Construction COB
LED Backlight White




Số phần tương tự - MC44005A6W-FPTLWS-V2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Midas Components
MC44005A6W-FPTLW-V2 MIDASDISPLAYS-MC44005A6W-FPTLW-V2 Datasheet
663Kb / 6P
5mm Character Height LCD Module
Version: 1 14/06/2017
MC44005A6W-FPTLW3.3-V2 MIDASDISPLAYS-MC44005A6W-FPTLW3.3-V2 Datasheet
741Kb / 5P
5mm Character Height LCD Module
Version: 1 16/11/2017
MC44005A6W-FPTLWI-V3 MIDASDISPLAYS-MC44005A6W-FPTLWI-V3 Datasheet
520Kb / 6P
4.89 mm Character Height LCD Module
Version: 1 22/03/2025
More results


Mô tả tương tự - MC44005A6W-FPTLWS-V2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Crystalfontz America, I...
CFAH0802A-TTI-JT CRYSTAIFONTZ-CFAH0802A-TTI-JT Datasheet
837Kb / 12P
CHARACTER LCD MODULE
CFAH0802D-NYG-JT CRYSTAIFONTZ-CFAH0802D-NYG-JT Datasheet
509Kb / 11P
CHARACTER LCD MODULE
CFAH1202A-YYH-JT CRYSTAIFONTZ-CFAH1202A-YYH-JT Datasheet
858Kb / 11P
CHARACTER LCD MODULE
CFAH1601B-TMI-ET CRYSTAIFONTZ-CFAH1601B-TMI-ET Datasheet
617Kb / 12P
CHARACTER LCD MODULE
CFAH1601B-YYH-ET CRYSTAIFONTZ-CFAH1601B-YYH-ET Datasheet
850Kb / 12P
CHARACTER LCD MODULE
CFAH1602B-YTI-JT CRYSTAIFONTZ-CFAH1602B-YTI-JT Datasheet
838Kb / 12P
CHARACTER LCD MODULE
CFAH1602B-YYH-JT CRYSTAIFONTZ-CFAH1602B-YYH-JT Datasheet
820Kb / 11P
CHARACTER LCD MODULE
CFAH2004A-YTI-JT CRYSTAIFONTZ-CFAH2004A-YTI-JT Datasheet
852Kb / 12P
CHARACTER LCD MODULE
CFAH2004B-TFH-ET CRYSTAIFONTZ-CFAH2004B-TFH-ET Datasheet
1,012Kb / 12P
CHARACTER LCD MODULE
CFAH4004A-YYH-JT CRYSTAIFONTZ-CFAH4004A-YYH-JT Datasheet
985Kb / 12P
CHARACTER LCD MODULE
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com