công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2304NZLNTGI bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

2304NZLNTGI Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 2304NZLNTGI
tải về  2304NZLNTGI tải về
kích thước tập tin   687.94 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 1.8V to 3.3V, High-Performance 1:4 Clock Buffer

2304NZLNTGI Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2304NZLNTGI Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2304NZLNTGI
tải về  2304NZLNTGI Click to download

kích thước tập tin   687.94 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 1.8V to 3.3V, High-Performance 1:4 Clock Buffer

2304NZLNTGI bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


2304NZLNTGI Thông tin chi tiết sản phẩm

• Low input to output propagation delay (1.8ns, 3.3V)
• Low output skew: 40ps max
• Glitch-free Output Enable Function
• 1.8V to 3.3V power supply
• Packaged in small 8-pin 2 x 2 mm DFN package, as well as
standard TSSOP and SOIC packages
• Industrial temperature range (-40°C to +85°C)




Số phần tương tự - 2304NZLNTGI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
2304NZLNTGI RENESAS-2304NZLNTGI Datasheet
533Kb / 16P
1.8V to 3.3V, High-Performance 1:4 Clock Buffer
JANUARY 31, 2017
2304NZLNTGI8 RENESAS-2304NZLNTGI8 Datasheet
533Kb / 16P
1.8V to 3.3V, High-Performance 1:4 Clock Buffer
JANUARY 31, 2017
More results


Mô tả tương tự - 2304NZLNTGI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
IDT5V2305 IDT-IDT5V2305 Datasheet
53Kb / 8P
2.5V TO 3.3V HIGH PERFORMANCE CLOCK BUFFER
IDT5V2310 IDT-IDT5V2310 Datasheet
57Kb / 8P
2.5V TO 3.3V HIGH PERFORMANCE CLOCK BUFFER
IDT5V2310 IDT-IDT5V2310_09 Datasheet
90Kb / 9P
2.5V TO 3.3V HIGH PERFORMANCE CLOCK BUFFER
5P8390X IDT-5P8390X Datasheet
373Kb / 18P
High-Performance 1.8V/2.5V/3.3V Crystal Input to LVCMOS Clock Fanout Buffer
5PB11XX IDT-5PB11XX Datasheet
504Kb / 19P
1.8V to 3.3V LVCMOS High Performance Clock Buffer Family
5PB1102PGG IDT-5PB1102PGG Datasheet
479Kb / 21P
1.8V to 3.3V LVCMOS High Performance Clock Buffer Family
IDT5V2305 IDT-IDT5V2305_14 Datasheet
164Kb / 13P
2.5V TO 3.3V HIGH PERFORMANCE CLOCK BUFFER
logo
Renesas Technology Corp
2304NZL RENESAS-2304NZL Datasheet
533Kb / 16P
1.8V to 3.3V, High-Performance 1:4 Clock Buffer
JANUARY 31, 2017
IDT5V2305 RENESAS-IDT5V2305 Datasheet
319Kb / 14P
2.5V TO 3.3V HIGH PERFORMANCE CLOCK BUFFER
SEPTEMBER 2014 c 2014
IDT5V2310 RENESAS-IDT5V2310 Datasheet
249Kb / 10P
2.5V TO 3.3V HIGH PERFORMANCE CLOCK BUFFER
DECEMBER 2012
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com