công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8T39204 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

8T39204 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 8T39204
tải về  8T39204 tải về
kích thước tập tin   1028.6 Kbytes
Page   41 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer

8T39204 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
8T39204 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 8T39204
tải về  8T39204 Click to download

kích thước tập tin   1028.6 Kbytes
Page   41 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer

8T39204 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


8T39204 Thông tin chi tiết sản phẩm

▪ Two differential reference clock input pairs
▪ Differential input pairs can accept the following input levels:
LVPECL, LVDS, HCSL, HSTL, and Single-ended
▪ Crystal Oscillator Interface
▪ Crystal input frequency range: 10MHz to 40MHz
▪ Maximum Output Frequency
• LVPECL - 1.5GHz
• LVDS - 1.5GHz
• HCSL - 750MHz
• LVCMOS - 250MHz
▪ Two banks, each has two differential output pairs that can be
configured as LVPECL, LVDS, or HCSL
▪ One single-ended reference output with synchronous enable to
avoid clock glitch
▪ Output skew: 81ps (maximum), Bank A and Bank B at the
same output level
▪ Part-to-part skew: 200ps (typical), design target
▪ Additive RMS phase jitter at 156.25MHz, (12kHz - 20MHz):
37.6fs (typical), 3.3V/3.3V
▪ Supply voltage modes:
• VDD/VDDO
• 3.3V/3.3V
• 3.3V/2.5V
• 2.5V/2.5V
▪ -40°C to 85°C ambient operating temperature
▪ Lead-free (RoHS 6) packaging




Số phần tương tự - 8T39204

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
8T39204 RENESAS-8T39204 Datasheet
1Mb / 41P
Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer
February 2, 2023
8T39204NLGI RENESAS-8T39204NLGI Datasheet
1Mb / 41P
Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer
February 2, 2023
8T39204NLGI8 RENESAS-8T39204NLGI8 Datasheet
1Mb / 41P
Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer
February 2, 2023
More results


Mô tả tương tự - 8T39204

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
8T39S04A IDT-8T39S04A Datasheet
807Kb / 36P
Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer
8T39S06A IDT-8T39S06A Datasheet
843Kb / 39P
Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer
8T39S08A IDT-8T39S08A Datasheet
845Kb / 39P
Crystal or Differential-to-Differential Clock Fanout Buffer
8T39S11A IDT-8T39S11A Datasheet
927Kb / 37P
Crystal or Differential-to-Differential Clock Fanout Buffer
logo
Renesas Technology Corp
8T39204 RENESAS-8T39204 Datasheet
1Mb / 41P
Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer
February 2, 2023
8T39210 RENESAS-8T39210 Datasheet
1Mb / 43P
Crystal or Differential-to-Differential Clock Fanout Buffer
February 2, 2023
8T39S04A RENESAS-8T39S04A Datasheet
1Mb / 36P
Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer
July 24, 2019
8T39S06A RENESAS-8T39S06A Datasheet
1Mb / 40P
Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer
May 20, 2016
8T39S08A RENESAS-8T39S08A Datasheet
1Mb / 40P
Crystal or Differential-to-Differential Clock Fanout Buffer
May 19, 2016
IDT8T39S10I RENESAS-IDT8T39S10I Datasheet
1Mb / 44P
Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer
2019
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com