công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RC21005BQ00GL2#KB0 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

RC21005BQ00GL2#KB0 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện RC21005BQ00GL2#KB0
tải về  RC21005BQ00GL2#KB0 tải về
kích thước tập tin   1863.04 Kbytes
Page   61 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện VersaClock 7 Programmable Clock Generator Family

RC21005BQ00GL2#KB0 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RC21005BQ00GL2#KB0 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện RC21005BQ00GL2#KB0
tải về  RC21005BQ00GL2#KB0 Click to download

kích thước tập tin   1863.04 Kbytes
Page   61 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện VersaClock 7 Programmable Clock Generator Family

RC21005BQ00GL2#KB0 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


RC21005BQ00GL2#KB0 Thông tin chi tiết sản phẩm

▪ 169fs RMS phase jitter at 156.25MHz (typ.)
▪ PCIe® Gen7 Common Clock jitter: 8fs RMS (typ.)
▪ PCIe SRIS and SRNS support
▪ 1kHz to 200MHz LVCMOS outputs
▪ 1kHz to 650MHz LVDS/LP-HCSL outputs
▪ LP-HCSL integrates 100 or 85 terminations
▪ Simple AC-coupling to LVPECL and CML
▪ Programmable General Purpose Inputs (GPI × 4)
and General Purpose Input/Outputs (GPIO × 5)
▪ 400kHz I2C / SMBus or 20MHz SPI support
▪ Configuration via factory-programmed One-Time
Programmable (OTP) memory, serial interface or external I2C EEPROM
▪ OTP holds up to four complete or 27 partial configurations
▪ 1.8V, 2.5V, 3.3V, -40° to +85°C operation
▪ RC21012B – 12 output pairs
• 6 × 6 mm 48-QFN, integrated crystal option
▪ RC21008B – 8 output pairs
• 5 × 5 mm 40-QFN, integrated crystal option
▪ RC21005B – 5 output pairs
• 4 x 4 mm 32-QFN with integrated crystal




Số phần tương tự - RC21005BQ00GL2#KB0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
RC21005BQ00GL2#KB0 RENESAS-RC21005BQ00GL2#KB0 Datasheet
1Mb / 61P
VersaClock 7 Programmable Clock Generator Family
Feb 2, 2026
More results


Mô tả tương tự - RC21005BQ00GL2#KB0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
5P35021 IDT-5P35021 Datasheet
393Kb / 34P
VersaClock Programmable Clock Generator
5P35023 IDT-5P35023 Datasheet
423Kb / 34P
VersaClock Programmable Clock Generator
5P49V60 IDT-5P49V60 Datasheet
452Kb / 28P
VersaClock 6E Programmable Clock Generator
5P49V6965 IDT-5P49V6965 Datasheet
461Kb / 28P
VersaClock 6E Programmable Clock Generator
5P49V6967 IDT-5P49V6967 Datasheet
1Mb / 32P
VersaClock 6E Programmable Clock Generator
5X35023 IDT-5X35023 Datasheet
478Kb / 40P
VersaClock Programmable Clock Generator
5L35021 IDT-5L35021_17 Datasheet
456Kb / 37P
VersaClock 3S Programmable Clock Generator
5P35021 IDT-5P35021_1 Datasheet
453Kb / 34P
VersaClock Programmable Clock Generator
logo
Renesas Technology Corp
5P35021-152 RENESAS-5P35021-152 Datasheet
945Kb / 40P
VersaClock® Programmable Clock Generator
Mar 30, 2016
RC210XXA RENESAS-RC210XXA Datasheet
1Mb / 59P
VersaClock 7 Programmable Clock Generator Family
Nov 22, 2022
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com