công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSW6113 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSW6113 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMSW6113
tải về  FMSW6113 tải về
kích thước tập tin   778.95 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Transfer Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts with Indicators, TTL, Diodes, SMA

FMSW6113 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMSW6113 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSW6113
tải về  FMSW6113 Click to download

kích thước tập tin   778.95 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Transfer Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts with Indicators, TTL, Diodes, SMA

FMSW6113 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSW6113 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Transfer Relay Switch
• DC to 26.5 GHz
• Frequency Range
• 1M Cycle Operating Life Min
• Failsafe Actuator
• TTL Logic Driver, Position
• Indicators, Suppression Diodes
• Insertion Loss 0.5 dB max
• Isolation 60 dB min
• 20 Watts Avg Power Max
• Switching Sequence
• Break Before Make
• Applications:
• Test & Measurement
• Communications System
• Instrumentation




Số phần tương tự - FMSW6113

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMSW6110 FAIRVIEW-FMSW6110 Datasheet
747Kb / 6P
Transfer Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts, SMA
REV 1.2
FMSW6111 FAIRVIEW-FMSW6111 Datasheet
761Kb / 6P
Transfer Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts, SMA
REV 1.1
FMSW6118 FAIRVIEW-FMSW6118 Datasheet
724Kb / 6P
Transfer Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 40 GHz, 5 Watts, 2.92mm
REV 1.1
More results


Mô tả tương tự - FMSW6113

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE7150 PASTERNACK-PE7150 Datasheet
88Kb / 1P
SMA TRANSFER RELAY SWITCH FAILSAFE
PE71S6302 PASTERNACK-PE71S6302 Datasheet
466Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Normally Open Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 28V Control with Indicators
PE71S6303 PASTERNACK-PE71S6303 Datasheet
482Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 12V Control with Indicators, TTL
PE71S6304 PASTERNACK-PE71S6304 Datasheet
482Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 28V Control with Indicators, TTL
PE71S6307 PASTERNACK-PE71S6307 Datasheet
495Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 12V Control with Indicators, TTL, Self Cut Off
PE71S6308 PASTERNACK-PE71S6308 Datasheet
482Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 28V Control with Indicators, TTL, Self Cut Off
PE71S6311 PASTERNACK-PE71S6311 Datasheet
483Kb / 6P
SP6T Electromechanical Relay Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 12V Control with Indicators, TTL
PE71S6312 PASTERNACK-PE71S6312 Datasheet
505Kb / 6P
SP6T Electromechanical Relay Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 28V Control with Indicators, TTL
PE71S6121 PASTERNACK-PE71S6121 Datasheet
457Kb / 6P
Transfer Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz,2.92mm, 10 Watts, 28V Control with Indicators, Failsafe, TTL
PE71S6204 PASTERNACK-PE71S6204 Datasheet
443Kb / 6P
Transfer Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz,TNC, 50 Watts, 12V Control with Indicators, TTL
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com