công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSW6102 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSW6102 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMSW6102
tải về  FMSW6102 tải về
kích thước tập tin   690.22 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 40 GHz, 10 Watts, 2.92mm

FMSW6102 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMSW6102 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSW6102
tải về  FMSW6102 Click to download

kích thước tập tin   690.22 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 40 GHz, 10 Watts, 2.92mm

FMSW6102 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSW6102 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Single Pole Double
• Throw Relay Switch
• DC to 40 GHz Frequency Range
• 1M Cycle Operating Life Min
• Failsafe Actuator
• Insertion Loss 0.8 dB max
• Isolation 50 dB min
• 10 Watts Avg Power Max
• Switching Sequence
• Break Before Make
• Applications:
• Test & Measurement
• Communications System
• Instrumentation
• Suitable for Aircraft




Số phần tương tự - FMSW6102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMSW6100 FAIRVIEW-FMSW6100 Datasheet
718Kb / 6P
FMSW6100 DATA SHEET SPDT Latching Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts with Indicators, TTL, Self Cut Off, Diodes, SMA
REV 1.2
FMSW6103 FAIRVIEW-FMSW6103 Datasheet
686Kb / 6P
SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 40 GHz, 10 Watts, 2.92mm
REV 1.2
FMSW6104 FAIRVIEW-FMSW6104 Datasheet
707Kb / 6P
SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 40 GHz, 10 Watts with Indicators, TTL, Diodes, 2.92mm
REV 1.2
FMSW6106 FAIRVIEW-FMSW6106 Datasheet
702Kb / 6P
SPDT Latching Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 40 GHz, 5 Watts with Self Cut Off, Diodes, 2.92mm
REV 1.2
FMSW6108 FAIRVIEW-FMSW6108 Datasheet
709Kb / 6P
SPDT Latching Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 40 GHz, 10 Watts with Indicators, TTL, Self Cut Off, Diodes, 2.92mm
REV 1.3
More results


Mô tả tương tự - FMSW6102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE71S6102 PASTERNACK-PE71S6102 Datasheet
444Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz
PE71S6103 PASTERNACK-PE71S6103 Datasheet
449Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz
PE71S6104 PASTERNACK-PE71S6104 Datasheet
457Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz, 2.92mm
PE71S6105 PASTERNACK-PE71S6105 Datasheet
458Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz, 2.92mm
PE71S6107 PASTERNACK-PE71S6107 Datasheet
454Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz
PE71S6108 PASTERNACK-PE71S6108 Datasheet
459Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz, 2.92mm
PE71S6109 PASTERNACK-PE71S6109 Datasheet
459Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz, 2.92mm
PE71S6136 PASTERNACK-PE71S6136 Datasheet
443Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz, 2.92mm
PE71S6144 PASTERNACK-PE71S6144 Datasheet
470Kb / 6P
SP6T Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz, 2.92mm
PE71S6121 PASTERNACK-PE71S6121 Datasheet
457Kb / 6P
Transfer Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz,2.92mm, 10 Watts, 28V Control with Indicators, Failsafe, TTL
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com