công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSW1101 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSW1101 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMSW1101
tải về  FMSW1101 tải về
kích thước tập tin   809.79 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện FMSW1101 DATA SHEET SMA Reflective SPDT GaN High Power PIN Diode Switch from DC to 12 GHz Rated at 25 Watts 100ns Speed

FMSW1101 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMSW1101 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSW1101
tải về  FMSW1101 Click to download

kích thước tập tin   809.79 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện FMSW1101 DATA SHEET SMA Reflective SPDT GaN High Power PIN Diode Switch from DC to 12 GHz Rated at 25 Watts 100ns Speed

FMSW1101 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSW1101 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Reflective SPDT High
• Power PIN Diode Switch
• GaN Semiconductor Technology
• Reflective Design
• Frequency Range: DC to 12 GHz
• Insertion Loss: 1.4 dB typ
• Isolation: 32 dB typ
• VSWR: 1.6:1 typ
• Maximum RF Input
• Power: +44 dBm
• Input IP3: 50 dBm typ
• Switching Speed: 100 nsec typ
• TTL Compatible Driver Circuitry
• 50 Ohm Design
• SMA Female Connectors
• Compact Package Design
• withstands up to 95%
• Relative Humidity
• -45°C to +85°C Operating
• Temperature
• Applications:
• Aerospace & Defense
• Microwave Radio
• Military & Commercial
• Communications
• VSAT
• SATCOM
• Test & Measurement
• Wireless Infrastructure
• Fiber Optics
• FMSW1101
• DATA SHEET




Số phần tương tự - FMSW1101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMSW1100 FAIRVIEW-FMSW1100 Datasheet
808Kb / 5P
SMA Reflective SPDT GaN High Power PIN Diode Switch from DC to 6 GHz Rated at 40 Watts < 100ns Speed
REV 1.1A
FMSW1102 FAIRVIEW-FMSW1102 Datasheet
811Kb / 5P
FMSW1102 DATA SHEET SMA Reflective SPDT GaN High Power PIN Diode Switch from DC to 18 GHz Rated at 10 Watts 50ns Speed
REV 1.1A
FMSW1103 FAIRVIEW-FMSW1103 Datasheet
537Kb / 6P
The Right Parts, Right Away N Reflective SPDT GaN High Power PIN Diode Switch from 10 MHz to 6 GHz Rated at 50 Watts 150ns Speed
REV A
FMSW1104 FAIRVIEW-FMSW1104 Datasheet
831Kb / 5P
SMA Reflective SP4T GaN High Power PIN Diode Switch from DC to 6 GHz Rated at 40 Watts < 100ns Speed
REV 1.1A
FMSW1105 FAIRVIEW-FMSW1105 Datasheet
905Kb / 6P
SMA Reflective SPDT GaN High Power PIN Diode Switch from DC to 6 GHz Rated at 40 Watts < 100ns Speed with Heatsink
REV 1.1A
More results


Mô tả tương tự - FMSW1101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC232LP4 HITTITE-HMC232LP4_10 Datasheet
246Kb / 6P
GaAs MMIC SPDT NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 12 GHz
logo
TriQuint Semiconductor
TGS2352 TRIQUINT-TGS2352 Datasheet
558Kb / 10P
DC ??12 GHz High Power SPDT Switch
TGS2352 TRIQUINT-TGS2352_15 Datasheet
558Kb / 10P
DC ??12 GHz High Power SPDT Switch
TGS2352-2-SM TRIQUINT-TGS2352-2-SM_15 Datasheet
701Kb / 11P
0.5 to 12 GHz High Power SPDT Reflective Switch
logo
Pasternack Enterprises,...
PE2057 PASTERNACK-PE2057 Datasheet
184Kb / 3P
90 Degree SMA Hybrid From 12 GHz to 18 GHz Rated To 40 Watts
PE71S2017 PASTERNACK-PE71S2017 Datasheet
501Kb / 6P
SMA SPDT PIN Diode Switch Operating From 2 GHz to 26.5 GHz Up To 30 dBm
PE71S2018 PASTERNACK-PE71S2018 Datasheet
433Kb / 6P
SMA SPDT PIN Diode Switch Operating From 2 GHz to 26.5 GHz Up To 27 dBm
PE2215-10 PASTERNACK-PE2215-10 Datasheet
213Kb / 3P
Directional 10 dB SMA Coupler From 2 GHz to 18 GHz Rated To 25 Watts
logo
Analog Devices
HMC232ALP4E AD-HMC232ALP4E Datasheet
595Kb / 6P
GaAs MMIC SPDT NON-REFLECTIVE SWITCH, DC - 12 GHz
ADH347S AD-ADH347S Datasheet
218Kb / 7P
DC to 14 GHz SPDT Non-Reflective Switch
Rev. A
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com