công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSW6408 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSW6408 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMSW6408
tải về  FMSW6408 tải về
kích thước tập tin   886.5 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SP4T NO DC to 18 GHz Electro-Mechanical Relay Switch, up to 90W, 28V, SMA

FMSW6408 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMSW6408 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSW6408
tải về  FMSW6408 Click to download

kích thước tập tin   886.5 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SP4T NO DC to 18 GHz Electro-Mechanical Relay Switch, up to 90W, 28V, SMA

FMSW6408 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSW6408 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• operation. Impressive performance includes insertion loss less than 0.15 dB
• typical and isolation greater than 80 dB typical. The Normally Open actuator
• has a +28 Vdc bias voltage, and operates over a temperature range of -25°C
• to +70°C. The rugged and compact package assembly supports SMA Female
• connectors and Solder Pins for DC Control. And for highly reliable operation, the
• model is guranteed to meet MIL-STD-202 environmental test conditions for shock
• and random vibration.
Features
• Single Pole Four Throw
• DC to 18 GHz Frequency Range
• Isolation greater than
• 80 dB typical
• 2M Cycle Min Operating Life
• +28 Volt DC
• 90 Watt average Power
• Normally Open Actuator
• -25 to +70°C Operating
• Temperature
• Insertion Loss as low
• as 0.15 dB Max
• VSWR as low as 1.2:1 max
• SMA Female RF connectors
• Solder Pins for DC Control
• Hot Switching Capability
• - Consult Factory
• S-Parameter Data
• available upon request
• Applications:
• High Performance Relay Switch
• Military Communications
• Communications Systems
• Test & Measurement




Số phần tương tự - FMSW6408

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMSW6402 FAIRVIEW-FMSW6402 Datasheet
751Kb / 5P
FMSW6402 DATA SHEET Transfer Latching DC to 18 GHz Electro-Mechanical Relay Switch, Indicators, up to 90W, 28V, SMA
REV 1.0
FMSW6403 FAIRVIEW-FMSW6403 Datasheet
822Kb / 7P
Transfer Failsafe DC to 12 GHz Electro- Mechanical Relay Switch, up to 600W, 28V, N
REV 1.2
FMSW6404 FAIRVIEW-FMSW6404 Datasheet
834Kb / 7P
SPDT Failsafe DC to 18 GHz Terminated Electro- Mechanical Relay Switch, up to 90W, 28V, SMA
REV 1.3
FMSW6405 FAIRVIEW-FMSW6405 Datasheet
899Kb / 7P
FMSW6405 DATA SHEET DP3T Latching DC to 18 GHz Electro-Mechanical Relay Switch, Indicators, up to 90W, 28V, SMA
REV 1.2
FMSW6406 FAIRVIEW-FMSW6406 Datasheet
779Kb / 5P
FMSW6406 DATA SHEET SPDT Latching DC to 18 GHz Terminated Electro-Mechanical Relay Switch, Indicators, up to 90W, 24V, SMA
REV 1.0
More results


Mô tả tương tự - FMSW6408

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE71S6134 PASTERNACK-PE71S6134 Datasheet
458Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz
PE71S6135 PASTERNACK-PE71S6135 Datasheet
436Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz
PE71S6136 PASTERNACK-PE71S6136 Datasheet
443Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz, 2.92mm
PE71S6137 PASTERNACK-PE71S6137 Datasheet
466Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz, 2.92mm
PE71S6139 PASTERNACK-PE71S6139 Datasheet
446Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz
PE71S6141 PASTERNACK-PE71S6141 Datasheet
446Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 46 GHz, 2.92mm
PE71S6302 PASTERNACK-PE71S6302 Datasheet
466Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Normally Open Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 28V Control with Indicators
PE71S6304 PASTERNACK-PE71S6304 Datasheet
482Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 28V Control with Indicators, TTL
PE71S6306 PASTERNACK-PE71S6306 Datasheet
467Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 28V Control with Self Cut Off
logo
Analog Devices
ADGM1144 AD-ADGM1144 Datasheet
2Mb / 28P
0 Hz/DC to 18 GHz, SP4T, MEMS Switch
Rev. 0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com