| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BF2600L024 bảng dữ liệu (PDF) - LOVATO Electric S.p.A. |
BF2600L024 Datasheet (PDF) |
|
tải về bảng dữ liệu |
| tên linh kiện | BF2600L024 |
| tải về | BF2600L024 Click to download |
| kích thước tập tin | 204.99 Kbytes |
| Page | 6 Pages |
| nhà sản xuất | LOVATO [LOVATO Electric S.p.A.] |
| Trang chủ | https://www.lovatoelectric.com/gl_en/ |
| Logo | |
| Giải thích chi tiết về linh kiện | THREE-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT IE (AC3) = 26A, DC COIL LOW CONSUMPTION, 24VDC |
BF2600L024 bảng dữ liệu (HTML) - LOVATO Electric S.p.A. |
Số phần tương tự - BF2600L024 |
|
Mô tả tương tự - BF2600L024 |
|
Link URL |
| Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Liên kết đến bảng dữ liệu | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |