công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9ZXL1550 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

9ZXL1550 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 9ZXL1550
tải về  9ZXL1550 tải về
kích thước tập tin   463.72 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 15-output DB1900Z Low-Power Derivative

9ZXL1550 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
9ZXL1550 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 9ZXL1550
tải về  9ZXL1550 Click to download

kích thước tập tin   463.72 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 15-output DB1900Z Low-Power Derivative

9ZXL1550 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


9ZXL1550 Thông tin chi tiết sản phẩm

• LP-HCSL outputs; up to 90% IO power reduction, better
signal integrity over long traces
• Direct connect to 85Ω transmission lines; eliminates 60
termination resistors, saves 103mm2 area
• Pin compatible to the 9ZXL1530; easy upgrade to reduced board space
• 64-VFQFPN package; smallest 15 output Z-buffer
• Fixed feedback path: ~ 0ps input-to-output delay
• 9 Selectable SMBus addresses; multiple devices can share same SMBus segment
• Separate VDDIO for outputs; allows maximum power savings
• PLL or bypass mode; PLL can dejitter incoming clock
• 100MHz & 133.33MHz PLL mode; legacy QPI/UPI support
• Selectable PLL BW; minimizes jitter peaking in downstream PLL's
• Spread spectrum compatible; tracks spreading input clock for EMI reduction
• SMBus Interface; unused outputs can be disabled




Số phần tương tự - 9ZXL1550

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
9ZXL1550 IDT-9ZXL1550 Datasheet
301Kb / 18P
PLL or bypass mode
9ZXL1550 IDT-9ZXL1550 Datasheet
301Kb / 18P
15-output DB1900Z Low-Power Derivative
logo
Renesas Technology Corp
9ZXL1550 RENESAS-9ZXL1550 Datasheet
496Kb / 19P
15-output DB1900Z Low-Power Derivative
11/20/15
logo
Integrated Device Techn...
9ZXL1550BKLF IDT-9ZXL1550BKLF Datasheet
301Kb / 18P
15-output DB1900Z Low-Power Derivative
logo
Renesas Technology Corp
9ZXL1550BKLF RENESAS-9ZXL1550BKLF Datasheet
496Kb / 19P
15-output DB1900Z Low-Power Derivative
11/20/15
More results


Mô tả tương tự - 9ZXL1550

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
9ZXL1530 IDT-9ZXL1530_15 Datasheet
227Kb / 19P
15-OUTPUT DB1900Z LOW-POWER DERIVATIVE
9ZXL1550 IDT-9ZXL1550_15 Datasheet
301Kb / 18P
15-output DB1900Z Low-Power Derivative
9ZXL1930 IDT-9ZXL1930_15 Datasheet
231Kb / 18P
19-OUTPUT DB1900Z LOW-POWER DERIVATIVE
9ZXL1950 IDT-9ZXL1950_15 Datasheet
296Kb / 18P
19-output DB1900Z Low-Power Derivative w/85ohm Terminations
9ZXL1950 IDT-9ZXL1950_17 Datasheet
267Kb / 18P
19-Output DB1900Z Low-Power Derivative with 85ohm Terminations
9ZXL1530D IDT-9ZXL1530D Datasheet
292Kb / 23P
15-Output DB1900Z Derivative for PCIe Gen1?? and UPI
logo
Renesas Technology Corp
9ZXL1550 RENESAS-9ZXL1550 Datasheet
496Kb / 19P
15-output DB1900Z Low-Power Derivative
11/20/15
9ZXL1950 RENESAS-9ZXL1950 Datasheet
573Kb / 19P
19-Output DB1900Z Low-Power Derivative with 85ohm Terminations
MAY 11, 2017
9ZXL1530 RENESAS-9ZXL1530 Datasheet
439Kb / 20P
15-OUTPUT DB1900Z LOW-POWER DERIVATIVE
2019
9ZXL1930 RENESAS-9ZXL1930 Datasheet
445Kb / 19P
19-OUTPUT DB1900Z LOW-POWER DERIVATIVE
REV D 112015
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com