công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST2B bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

ST2B Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện ST2B
tải về  ST2B tải về
kích thước tập tin   497.76 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện RF Load 2 Watts To 2 GHz Tri-Metal Plated Brass BNC Male

ST2B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ST2B Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện ST2B
tải về  ST2B Click to download

kích thước tập tin   497.76 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện RF Load 2 Watts To 2 GHz Tri-Metal Plated Brass BNC Male

ST2B bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


ST2B Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• DC to 2 GHz Frequency Range
• VSWR 1.15:1 Max
• Max Power 2 Watts (CW)
• BNC Male Coaxial Interface
• Applications:
• Wireless
• SatCom
• Radar Systems
• Test and Measurement
• Commercial and Military
• Communication




Số phần tương tự - ST2B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
ST2B75F FAIRVIEW-ST2B75F Datasheet
493Kb / 3P
75 Ohm RF Load 2 Watts To 2 GHz BNC Female
REV 1.1
ST2B75M FAIRVIEW-ST2B75M Datasheet
470Kb / 3P
ST2B75M DATA SHEET 75 Ohm RF Load 1 Watts To 2 GHz Tri-Metal Plated Brass BNC Male
REV 2.0
More results


Mô tả tương tự - ST2B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE6100 PASTERNACK-PE6100 Datasheet
209Kb / 3P
50 Ohm 5 Watts Tri-Metal Plated Brass 7-16 DIN Male RF Load Up To 7 GHz
PE6196 PASTERNACK-PE6196 Datasheet
237Kb / 3P
50 Ohm 2 Watts Tri-Metal Plated Brass 7-16 DIN Male RF Load Up To 6 GHz
PE6229 PASTERNACK-PE6229 Datasheet
231Kb / 3P
50 Ohm 2 Watts Tri-Metal Plated Brass TNC Female RF Load Up To 6 GHz
PE6249 PASTERNACK-PE6249 Datasheet
308Kb / 2P
Low Power 2 Watts RF Load Up To 6 GHz With N Male Input Tri-Metal Plated Brass
PE6156 PASTERNACK-PE6156_16 Datasheet
419Kb / 3P
2 Watt RF Load Up to 4 GHz With BNC Male Input Nickel Plated Brass
PE6157 PASTERNACK-PE6157_13 Datasheet
209Kb / 2P
50 Ohm 2 Watts Brass TNC Male RF Load Up To 2 GHz
PE6196 PASTERNACK-PE6196_16 Datasheet
423Kb / 4P
2 Watt RF Load Up to 6 GHz Male Input IP67 Rated Tri-Metal Plated Brass
PE6229 PASTERNACK-PE6229_16 Datasheet
418Kb / 3P
2 Watt RF Load Up to 6 GHz With TNC Female Input Tri-Metal Plated Brass
PE6248 PASTERNACK-PE6248_16 Datasheet
350Kb / 4P
2 Watt RF Load Up to 6 GHz with N Male Tri-Metal Plated Brass
PE6249 PASTERNACK-PE6249_16 Datasheet
420Kb / 4P
2 Watt RF Load Up to 6 GHz With N Male Input Tri-Metal Plated Brass
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com