công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NJW4303 bảng dữ liệu (PDF) - Nisshinbo Micro Devices Inc.

NJW4303 Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.
tên linh kiện NJW4303
tải về  NJW4303 tải về
kích thước tập tin   484.13 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện PWM 3-PHASE DC BRUSHLESS MOTOR CONTROLLER

NJW4303 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NJW4303 Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.

tên linh kiện NJW4303
tải về  NJW4303 Click to download

kích thước tập tin   484.13 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện PWM 3-PHASE DC BRUSHLESS MOTOR CONTROLLER

NJW4303 bảng dữ liệu (HTML) - Nisshinbo Micro Devices Inc.


NJW4303 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
Maximum Supply Voltage : 40V
Operating Voltage : 9.0 V to 35V
3-Phase Full-Wave PWM Predriver : Hi-side: Pch-FET/ Low-side: Nch-FET
Low-side Gate Voltage Clamp : Gate Voltage=18V max.
Internal PWM Oscillation Circuit : Frequency Setting by External Capacitor
Current Protection Circuit : Current limit=0.25V 10%
Low-Voltage Protection Circuit
Forward/Reverse Direction : Changeable while Rotating
: Controllable Dead-Time Settings
Soft-Start Function : Using External Capacitor
ON/OFF Function : Stop with S/S Pin
Brake Function
Lock Protection System
Thermal Shutdown Circuit
120 /60 Phase Difference Change Function
Multi-FG Output : 2bit Input Change Type
Bi-CDMOS Technology
Package Outline : SSOP32




Số phần tương tự - NJW4303

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Japan Radio
NJW4303 NJRC-NJW4303 Datasheet
345Kb / 28P
PWM 3-PHASE DC BRUSHLESS MOTOR CONTROLLER
NJW4303 NJRC-NJW4303 Datasheet
155Kb / 1P
Hall Element-PWM Type 3-Phase Motor Control IC
NJW4303V NJRC-NJW4303V Datasheet
155Kb / 1P
Hall Element-PWM Type 3-Phase Motor Control IC
NJW4303 NJRC-NJW4303_10 Datasheet
155Kb / 1P
Hall Element-PWM Type 3-Phase Motor Control IC
More results


Mô tả tương tự - NJW4303

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI9979 VISHAY-SI9979 Datasheet
270Kb / 7P
3-Phase Brushless DC Motor Controller
05-Apr-99
SI9979 VISHAY-SI9979_04 Datasheet
122Kb / 9P
3-Phase Brushless DC Motor Controller
21-Jun-04
logo
New Japan Radio
NJW4303 NJRC-NJW4303 Datasheet
345Kb / 28P
PWM 3-PHASE DC BRUSHLESS MOTOR CONTROLLER
NJW4305 NJRC-NJW4305 Datasheet
157Kb / 1P
PWM 3-PHASE DC BRUSHLESS MOTOR CONTROLLER
logo
PADAUK Technology.
DF319 PADAUK-DF319 Datasheet
307Kb / 12P
3-Phase Brushless DC Motor Controller
DF329 PADAUK-DF329 Datasheet
744Kb / 17P
3-Phase Brushless DC Motor Controller
DF339 PADAUK-DF339 Datasheet
734Kb / 11P
3-Phase Brushless DC Motor Controller
MF520 PADAUK-MF520 Datasheet
619Kb / 12P
3-Phase Brushless DC Motor Controller
MF616 PADAUK-MF616 Datasheet
511Kb / 11P
3-Phase Brushless DC Motor Controller
logo
Vishay Siliconix
SI9979 VISHAY-SI9979_V01 Datasheet
331Kb / 10P
3-Phase Brushless DC Motor Controller
21-Jun-04
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com