công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7FS5D97C3A01CLK bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

R7FS5D97C3A01CLK Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện R7FS5D97C3A01CLK
tải về  R7FS5D97C3A01CLK tải về
kích thước tập tin   1449.41 Kbytes
Page   115 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện S5D9 Microcontroller Group

R7FS5D97C3A01CLK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R7FS5D97C3A01CLK Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7FS5D97C3A01CLK
tải về  R7FS5D97C3A01CLK Click to download

kích thước tập tin   1449.41 Kbytes
Page   115 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện S5D9 Microcontroller Group

R7FS5D97C3A01CLK bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


R7FS5D97C3A01CLK Thông tin chi tiết sản phẩm

■ Arm Cortex-M4 Core with Floating Point Unit (FPU)
 Armv7E-M architecture with DSP instruction set
 Maximum operating frequency: 120 MHz
 Support for 4-GB address space
 On-chip debugging system: JTAG, SWD, and ETM
 Boundary scan and Arm Memory Protection Unit (Arm MPU)
■ Memory
 Up to 2-MB code flash memory (40 MHz zero wait states)
 64-KB data flash memory (125,000 erase/write cycles)
 Up to 640-KB SRAM
 Flash Cache (FCACHE)
 Memory Protection Units (MPU)
 Memory Mirror Function (MMF)
 128-bit unique ID
■ Connectivity
 Ethernet MAC Controller (ETHERC)
 Ethernet DMA Controller (EDMAC)
 Ethernet PTP Controller (EPTPC)
 USB 2.0 High-Speed (USBHS) module
- On-chip transceiver with voltage regulator
- Compliant with USB Battery Charging Specification 1.2
 USB 2.0 Full-Speed (USBFS) module
- On-chip transceiver with voltage regulator
 Serial Communications Interface (SCI) with FIFO × 10
 Serial Peripheral Interface (SPI) × 2
 I2C bus interface (IIC) × 3
 Controller Area Network (CAN) × 2
 Serial Sound Interface Enhanced (SSIE) × 2
 SD/MMC Host Interface (SDHI) × 2
 Quad Serial Peripheral Interface (QSPI)
 IrDA interface
 Sampling Rate Converter (SRC)
 External address space
- 8-bit or 16-bit bus space is selectable per area
- SDRAM support




Số phần tương tự - R7FS5D97C3A01CLK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R7FS5D97C3A01CFB RENESAS-R7FS5D97C3A01CFB Datasheet
2Mb / 115P
Microcontroller
R7FS5D97C3A01CFB#AA0 RENESAS-R7FS5D97C3A01CFB#AA0 Datasheet
2Mb / 115P
Microcontroller
R7FS5D97C3A01CFC RENESAS-R7FS5D97C3A01CFC Datasheet
2Mb / 115P
Microcontroller
R7FS5D97C3A01CFC#AA0 RENESAS-R7FS5D97C3A01CFC#AA0 Datasheet
2Mb / 115P
Microcontroller
R7FS5D97C3A01CFP RENESAS-R7FS5D97C3A01CFP Datasheet
2Mb / 115P
Microcontroller
More results


Mô tả tương tự - R7FS5D97C3A01CLK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M30218 MITSUBISHI-M30218 Datasheet
4Mb / 467P
M30218 Group
M30240 MITSUBISHI-M30240 Datasheet
901Kb / 142P
M30240 Group Specification
logo
Renesas Technology Corp
R5F2L357MNFP RENESAS-R5F2L357MNFP Datasheet
877Kb / 75P
R8C/L35M Group, R8C/L36M Group, R8C/L38M Group, R8C/L3AM Group RENESAS MCU
R5F21344PJFP RENESAS-R5F21344PJFP Datasheet
542Kb / 56P
R8C/34P Group, R8C/34R Group RENESAS MCU
logo
Semtech Corporation
ACS9520PB SEMTECH-ACS9520PB Datasheet
303Kb / 4P
ADVANCED COMMS PRODUCT GROUP
logo
Renesas Technology Corp
R5F21206JFPU1 RENESAS-R5F21206JFPU1 Datasheet
432Kb / 47P
R8C/20 Group, R8C/21 Group RENESAS MCU
R5F21336TNFPV2 RENESAS-R5F21336TNFPV2 Datasheet
445Kb / 50P
R8C/33T Group
logo
Semtech Corporation
ACS9522T SEMTECH-ACS9522T Datasheet
176Kb / 4P
ADVANCED COMMS PRODUCT GROUP
logo
Shoulder Electronics Li...
HDF4803TO39 SHOULDER-HDF4803TO39 Datasheet
109Kb / 5P
Constant group delay
logo
Sharp Corporation
LM16X212 SHARP-LM16X212 Datasheet
178Kb / 5P
LIQUID CRYSTAL DISPLAY GROUP
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com