công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F52616ADFL bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

R5F52616ADFL Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện R5F52616ADFL
tải về  R5F52616ADFL tải về
kích thước tập tin   1508.97 Kbytes
Page   142 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Renesas MCUs

R5F52616ADFL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R5F52616ADFL Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F52616ADFL
tải về  R5F52616ADFL Click to download

kích thước tập tin   1508.97 Kbytes
Page   142 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Renesas MCUs

R5F52616ADFL bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


R5F52616ADFL Thông tin chi tiết sản phẩm

64-MHz, 32-bit RX MCUs, on-chip FPU, 355 Coremark, up to 512-KB flash memory,
up to 36 pins capacitive touch sensing unit, up to 11 comms channels, 12-bit A/D, D/A, RTC,
IEC60730 compliance, 1.6-V to 5.5-V single supply, Encryption functions (optional)

■ 32-bit RXv3 CPU core
 Maximum operating frequency: 64 MHz
Capable of 355 Coremark in operation at 64 MHz
 Enhanced DSP instructions: 32-bit multiply-accumulate instructions,
and 16-bit multiply-subtract instructions are supported.
 On-chip FPU: 32-bit single-precision floating point compliant with
IEEE-754
 On-chip divider that operated at the fastest of two clock cycles
 Fast interrupt
 CISC Harvard architecture with 5-stage pipeline
 Variable-length instructions, ultra-compact code
 On-chip debugging circuit
 Memory protection unit (MPU) supported
■ Low power design and architecture
 Operation from a single 1.6-V to 5.5-V supply
 Four low power consumption modes
 Low power timer (LPT) that operates during the software standby state
 Supply current
High-speed operating mode: 84 μA/MHz
Supply current in software standby mode: 1.01 μA (typ.) (Ta = 25°C)
 Recovery time from software standby mode: 6.3 μs (typ.) (Clock
Source: HOCO 64 MHz, Ta = 25°C)
■ On-chip flash memory for code
 256 K/384 K/512 Kbytes size capacities
 User code is programmable by on-board programming.
 Programmable at 1.6 V
 For instructions and operands
■ On-chip data flash memory
 8 Kbytes (1,000,000 program/erase cycles (typ.))
 BGO (Background Operation)




Số phần tương tự - R5F52616ADFL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R5F526T8ADFL RENESAS-R5F526T8ADFL Datasheet
1Mb / 142P
Renesas MCUs
Rev.1.20 Oct 31, 2024
R5F526T8ADFM RENESAS-R5F526T8ADFM Datasheet
1Mb / 142P
Renesas MCUs
Rev.1.20 Oct 31, 2024
R5F526T8AGFL RENESAS-R5F526T8AGFL Datasheet
1Mb / 142P
Renesas MCUs
Rev.1.20 Oct 31, 2024
R5F526T8AGFM RENESAS-R5F526T8AGFM Datasheet
1Mb / 142P
Renesas MCUs
Rev.1.20 Oct 31, 2024
R5F526T8EDNH RENESAS-R5F526T8EDNH Datasheet
1Mb / 142P
Renesas MCUs
Rev.1.20 Oct 31, 2024
More results


Mô tả tương tự - R5F52616ADFL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R5F563NACDFP RENESAS-R5F563NACDFP Datasheet
840Kb / 108P
Renesas MCUs
R5F52108ADFP RENESAS-R5F52108ADFP_11 Datasheet
1Mb / 146P
Renesas MCUs
R5F56307CDFN RENESAS-R5F56307CDFN Datasheet
1Mb / 165P
Renesas MCUs
RX21A RENESAS-RX21A_15 Datasheet
1Mb / 132P
Renesas MCUs
RX62N RENESAS-RX62N_15 Datasheet
1Mb / 150P
Renesas MCUs
RX63N RENESAS-RX63N_15 Datasheet
1Mb / 210P
Renesas MCUs
RX71M RENESAS-RX71M_15 Datasheet
1Mb / 228P
Renesas MCUs
RX113 RENESAS-RX113_15 Datasheet
1Mb / 121P
Renesas MCUs
RX630 RENESAS-RX630_15 Datasheet
1Mb / 156P
Renesas MCUs
RX13T RENESAS-RX13T Datasheet
1Mb / 65P
Renesas MCUs
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com