công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMIR1024 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMIR1024 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMIR1024
tải về  FMIR1024 tải về
kích thước tập tin   533.68 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SMA Female Dual Junction Isolator With 40 dB Isola­ tion From 11 GHz to 18 GHz And 5 Watts

FMIR1024 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMIR1024 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMIR1024
tải về  FMIR1024 Click to download

kích thước tập tin   533.68 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SMA Female Dual Junction Isolator With 40 dB Isola­ tion From 11 GHz to 18 GHz And 5 Watts

FMIR1024 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMIR1024 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• and a wide dynamic temperature range.
Features
• Design: Dual Junction
• Freq. Range: 11 GHz to 18 GHz
• Connectors: SMA Female
• Layout: Connectorized
• Applications:
• Radar Systems
• Military
• Wireless Radio Systems
• Telecom Infrastructure
• Communication Systems
• R&D Labs
• Microwave Radio Systems




Số phần tương tự - FMIR1024

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMIR1020 FAIRVIEW-FMIR1020 Datasheet
534Kb / 4P
Dual Junction Isolator N Female With 36 dB Isolation From 4 GHz to 8 GHz Rated to 10 Watts
REV 1.0
FMIR1021 FAIRVIEW-FMIR1021 Datasheet
532Kb / 4P
Dual Junction Isolator SMA Female With 40 dB Isola­ tion From 7 GHz to 12.4 GHz Rated to 5 Watts
REV 1.0
FMIR1022 FAIRVIEW-FMIR1022 Datasheet
544Kb / 3P
Dual Junction Isolator N Female With 40 dB Isolation From 7 GHz to 12.4 GHz Rated to 5 Watts
REV 1.1
FMIR1023 FAIRVIEW-FMIR1023 Datasheet
547Kb / 4P
SMA Female Dual Junction Isolator With 32 dB Isola­ tion From 8 GHz to 18 GHz And 5 Watts
REV 1.0
FMIR1026 FAIRVIEW-FMIR1026 Datasheet
641Kb / 4P
Isolator SMA Female with 20 dB Isolation from 8 GHz to 12 GHz Rated to 10 Watts
REV 1.1A
More results


Mô tả tương tự - FMIR1024

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE7065-14 PASTERNACK-PE7065-14 Datasheet
220Kb / 3P
40 dB Continuously Variable Attenuator, SMA Female To SMA Female Aluminum Body Rated To 5 Watts From 12.4 GHz To 18 GHz
PE8315 PASTERNACK-PE8315 Datasheet
157Kb / 2P
50 Ohm SMA Isolator Operating From 4 GHz to 18 GHz And 10 Watts With 15 dB Isolation
PE8320 PASTERNACK-PE8320 Datasheet
214Kb / 3P
50 Ohm 2.92mm Isolator Operating From 26.5 GHz to 40 GHz And 5 Watts With 14 dB Isolation
PE8328 PASTERNACK-PE8328 Datasheet
319Kb / 2P
50 Ohm SMA Isolator Operating From 6 GHz to 18 GHz And 10 Watts With 14 dB Isolation
PE8301 PASTERNACK-PE8301 Datasheet
157Kb / 2P
50 Ohm SMA Isolator Operating From 2 GHz to 4 GHz And 1 Watts With 18 dB Isolation
PE8302 PASTERNACK-PE8302 Datasheet
159Kb / 2P
50 Ohm SMA Isolator Operating From 4 GHz to 8 GHz And 10 Watts With 18 dB Isolation
PE8303 PASTERNACK-PE8303 Datasheet
159Kb / 2P
50 Ohm SMA Isolator Operating From 7 GHz to 12.4 GHz And 1 Watts With 18 dB Isolation
PE8304 PASTERNACK-PE8304 Datasheet
160Kb / 2P
50 Ohm SMA Isolator Operating From 8 GHz to 18 GHz And 1 Watts With 16 dB Isolation
PE8305 PASTERNACK-PE8305 Datasheet
160Kb / 2P
50 Ohm SMA Isolator Operating From 11 GHz to 18 GHz And 1 Watts With 20 dB Isolation
PE8306 PASTERNACK-PE8306 Datasheet
161Kb / 2P
50 Ohm SMA Isolator Operating From 18 GHz to 26.5 GHz And 1 Watts With 17 dB Isolation
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com