công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMIR1013 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMIR1013 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMIR1013
tải về  FMIR1013 tải về
kích thước tập tin   612.6 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual Junction Isolator SMA Female with 36 dB Isola­ tion from 1 GHz to 2 GHz Rated to 50 Watts

FMIR1013 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMIR1013 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMIR1013
tải về  FMIR1013 Click to download

kích thước tập tin   612.6 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual Junction Isolator SMA Female with 36 dB Isola­ tion from 1 GHz to 2 GHz Rated to 50 Watts

FMIR1013 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMIR1013 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• and a wide dynamic temperature range.
Features
• High Isolation of 36 dB
• Frequency Range of 1 to 2 GHz
• Female SMA Connectors
• VSWR of 1.35:1
• Applications:
• Radar Systems
• Military
• Wireless Radio Systems
• Telecom Infrastructure
• Communication Systems
• R&D Labs
• Microwave Radio Systems




Số phần tương tự - FMIR1013

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMIR1010 FAIRVIEW-FMIR1010 Datasheet
544Kb / 4P
SMA Female High Power Isolator With 16 dB Isola­ tion From 8 GHz to 18 GHz And 50 Watts
REV 1.0
FMIR1010A FAIRVIEW-FMIR1010A Datasheet
651Kb / 3P
High Power Isolator SMA Female with 16 dB Isola­ tion from 8 GHz to 18 GHz Rated to 50 Watts
REV 1.2
FMIR1011 FAIRVIEW-FMIR1011 Datasheet
625Kb / 4P
High Power Isolator SMA Female with 20 dB Isola­ tion from 11 GHz to 18 GHz Rated to 50 Watts
REV 1.2
FMIR1012 FAIRVIEW-FMIR1012 Datasheet
567Kb / 4P
High Power Isolator SMA Female With 17 dB Isola­ tion From 18 GHz to 26.5 GHz Rated to 50 Watts
REV 1.0
FMIR1014 FAIRVIEW-FMIR1014 Datasheet
590Kb / 4P
Dual Junction Isolator N Female with 36 dB Isolation from 1 GHz to 2 GHz Rated to 50 Watts
REV 1.1
More results


Mô tả tương tự - FMIR1013

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE7065-1 PASTERNACK-PE7065-1 Datasheet
222Kb / 3P
7 dB Continuously Variable Attenuator, SMA Female To SMA Female Aluminum Body Rated To 5 Watts From 1 GHz To 2 GHz
PE2218-10 PASTERNACK-PE2218-10 Datasheet
213Kb / 3P
Dual Directional 10 dB SMA Coupler From 1 GHz to 2 GHz Rated To 10 Watts
PE2218-20 PASTERNACK-PE2218-20 Datasheet
318Kb / 3P
Dual Directional 20 dB SMA Coupler From 1 GHz to 2 GHz Rated To 50 Watts
PE2218-30 PASTERNACK-PE2218-30 Datasheet
213Kb / 3P
Dual Directional 30 dB SMA Coupler From 1 GHz to 2 GHz Rated To 50 Watts
PE2219-20 PASTERNACK-PE2219-20 Datasheet
214Kb / 3P
Dual Directional 20 dB SMA Coupler From 2 GHz to 4 GHz Rated To 50 Watts
PE2220-20 PASTERNACK-PE2220-20 Datasheet
213Kb / 3P
Dual Directional 20 dB SMA Coupler From 2.6 GHz to 5.2 GHz Rated To 50 Watts
PE2223-30 PASTERNACK-PE2223-30 Datasheet
215Kb / 3P
Dual Directional 30 dB SMA Coupler From 8 GHz to 16 GHz Rated To 50 Watts
PE2051 PASTERNACK-PE2051 Datasheet
214Kb / 3P
90 Degree SMA Hybrid From 1 GHz to 2 GHz Rated To 50 Watts
PE8301 PASTERNACK-PE8301 Datasheet
157Kb / 2P
50 Ohm SMA Isolator Operating From 2 GHz to 4 GHz And 1 Watts With 18 dB Isolation
PE2202-30 PASTERNACK-PE2202-30 Datasheet
565Kb / 6P
Directional 30 dB SMA Coupler From 2 GHz to 4 GHz Rated to 50 Watts
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com