công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F526TBBGND bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

R5F526TBBGND Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện R5F526TBBGND
tải về  R5F526TBBGND tải về
kích thước tập tin   1632.66 Kbytes
Page   142 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Renesas MCUs

R5F526TBBGND Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R5F526TBBGND Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F526TBBGND
tải về  R5F526TBBGND Click to download

kích thước tập tin   1632.66 Kbytes
Page   142 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Renesas MCUs

R5F526TBBGND bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


R5F526TBBGND Thông tin chi tiết sản phẩm

120-MHz, 32-bit RX MCU, on-chip FPU, 709 CoreMark, Supportive of 5V power supply,
up to 512-KB flash memory, up to 64-KB SRAM, 16-KB data flash memory, various communications interfaces including
CAN FD, Simultaneous sampling with 3 units of 12-bit A/D converter (up to 7 channels), Analog comparator (6 channels), 120 MHz PWM (4 channels for 3-phase complementary, 2 channels for 5-phase complementary, 10 channels for single-phase complementary), 4-channel high-resolution PWM with resolution of 260 ps at the minimum, Encryption functions

■ 32-bit RXv3 CPU core
 Maximum operating frequency: 120 MHz
Capable of 709 CoreMark in operation at 120 MHz
 A collective register bank save function is available.
 Supports the memory protection unit (MPU)
 JTAG and FINE (one-line) debugging interfaces
■ Low-power design and architecture
 Operation from a single 2.7- to 5.5-V supply
 Three low-power modes
■ On-chip code flash memory
 Supports versions with up to 512 Kbytes of ROM
 Operation at 120 MHz (with no waiting)
 User code is programmable by on-board or off-board programming.
 Programming/erasing as background operations (BGOs)
 A dual-bank structure allows exchanging the start-up bank.
■ On-chip data flash memory
 16 Kbytes, reprogrammable up to 100,000 times
 Programming/erasing as background operations (BGOs)
■ On-chip SRAM
 64 K/48Kbytes of SRAM (with no waiting)
■ Data transfer
 DMACAa: 8 channels
 DTCb: 1 channel




Số phần tương tự - R5F526TBBGND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R5F52606ADFL RENESAS-R5F52606ADFL Datasheet
1Mb / 142P
Renesas MCUs
Rev.1.00 Jul 31, 2024
R5F52606ADFM RENESAS-R5F52606ADFM Datasheet
1Mb / 142P
Renesas MCUs
Rev.1.00 Jul 31, 2024
R5F52606ADFN RENESAS-R5F52606ADFN Datasheet
1Mb / 142P
Renesas MCUs
Rev.1.00 Jul 31, 2024
R5F52606ADFP RENESAS-R5F52606ADFP Datasheet
1Mb / 142P
Renesas MCUs
Rev.1.00 Jul 31, 2024
R5F52606ADNE RENESAS-R5F52606ADNE Datasheet
1Mb / 142P
Renesas MCUs
Rev.1.00 Jul 31, 2024
More results


Mô tả tương tự - R5F526TBBGND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R5F563NACDFP RENESAS-R5F563NACDFP Datasheet
840Kb / 108P
Renesas MCUs
R5F52108ADFP RENESAS-R5F52108ADFP_11 Datasheet
1Mb / 146P
Renesas MCUs
R5F56307CDFN RENESAS-R5F56307CDFN Datasheet
1Mb / 165P
Renesas MCUs
RX21A RENESAS-RX21A_15 Datasheet
1Mb / 132P
Renesas MCUs
RX62N RENESAS-RX62N_15 Datasheet
1Mb / 150P
Renesas MCUs
RX63N RENESAS-RX63N_15 Datasheet
1Mb / 210P
Renesas MCUs
RX71M RENESAS-RX71M_15 Datasheet
1Mb / 228P
Renesas MCUs
RX113 RENESAS-RX113_15 Datasheet
1Mb / 121P
Renesas MCUs
RX630 RENESAS-RX630_15 Datasheet
1Mb / 156P
Renesas MCUs
RX13T RENESAS-RX13T Datasheet
1Mb / 65P
Renesas MCUs
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com