công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMFX1003 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMFX1003 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMFX1003
tải về  FMFX1003 tải về
kích thước tập tin   729.56 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Field Replaceable SMA Mixer From 7 GHz to 14 GHz With an IF Range From DC to 5 GHz And LO Power of 13 dBm

FMFX1003 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMFX1003 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMFX1003
tải về  FMFX1003 Click to download

kích thước tập tin   729.56 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Field Replaceable SMA Mixer From 7 GHz to 14 GHz With an IF Range From DC to 5 GHz And LO Power of 13 dBm

FMFX1003 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMFX1003 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Double Balanced Mixer Module
• RF/LO Frequency 7 to 14 GHz
• Wide IF Bandwidth DC to 5 GHz
• GaAs MESFET MMIC Technology
• No external components
• or matching circuitry
• LO Drive level +13 dBm
• Low Conversion loss 7 dB
• High LO/RF Isolation 45 dB
• Hermetically Sealed Module
• Mil Spec Compliant
• Field Replaceable Connectors
• -55°C to +85°C Operating
• Temperature
• Applications:
• Electronic Warfare
• Point-to-Point Radios
• Point-to-Multipoint Radios
• VSAT
• Radar
• Space Systems
• Test Instrumentation
• Sensors
• Telecom Infrastructure
• Military End-Use




Số phần tương tự - FMFX1003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMFX1050 FAIRVIEW-FMFX1050 Datasheet
674Kb / 3P
SMA Mixer From 2 GHz to 8 GHz With an IF Range From DC to 1.5 GHz And LO Power of 10 dBm
REV 1.0
FMFX1051 FAIRVIEW-FMFX1051 Datasheet
674Kb / 3P
SMA Mixer From 2 GHz to 8 GHz With an IF Range From 100 MHz to 4 GHz And LO Power of 10 dBm
REV 1.0
FMFX1052 FAIRVIEW-FMFX1052 Datasheet
674Kb / 3P
SMA Mixer From 2 GHz to 18 GHz With an IF Range From DC to 600 MHz And LO Power of 10 dBm
REV 1.0
More results


Mô tả tương tự - FMFX1003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE8653 PASTERNACK-PE8653 Datasheet
225Kb / 3P
50 Ohm SMA Mixer Operating From 5 GHz to 18 GHz With an IF Range From DC to 4 GHz And LO Power of plus 10 dBm
PE12D1000 PASTERNACK-PE12D1000 Datasheet
400Kb / 4P
Waveguide Mixer Down Converter WR-10 From 75 GHz to 110 GHz, IF From DC to 18 GHz And LO Power
PE12D1001 PASTERNACK-PE12D1001 Datasheet
699Kb / 4P
Waveguide Mixer Down Converter WR-12 From 60 GHz to 90 GHz, IF From DC to 18 GHz And LO Power
PE12D1002 PASTERNACK-PE12D1002 Datasheet
388Kb / 4P
Waveguide Mixer Down Converter WR-15 From 50 GHz to 75 GHz, IF From DC to 18 GHz And LO Power
PE12D1003 PASTERNACK-PE12D1003 Datasheet
389Kb / 4P
Waveguide Mixer Down Converter WR-19 From 40 GHz to 60 GHz, IF From DC to 18 GHz And LO Power
PE13U1000 PASTERNACK-PE13U1000 Datasheet
391Kb / 4P
Waveguide Mixer Up Converter WR-10 From 75 GHz to 110 GHz, IF From DC to 18 GHz And LO Power
PE13U1001 PASTERNACK-PE13U1001 Datasheet
391Kb / 4P
Waveguide Mixer Up Converter WR-12 From 60 GHz to 90 GHz, IF From DC to 18 GHz And LO Power
PE13U1002 PASTERNACK-PE13U1002 Datasheet
388Kb / 4P
Waveguide Mixer Up Converter WR-15 From 50 GHz to 75 GHz, IF From DC to 18 GHz And LO Power
PE13U1004 PASTERNACK-PE13U1004 Datasheet
389Kb / 4P
Waveguide Mixer Up Converter WR-22 From 33 GHz to 50 GHz, IF From DC to 18 GHz And LO Power
PE13U1005 PASTERNACK-PE13U1005 Datasheet
385Kb / 4P
Waveguide Mixer Up Converter WR-28 From 26.5 GHz to 40 GHz, IF From DC to 18 GHz And LO Power of plus 13 dBm
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com